データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT46R62 データシート(PDF) 44 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT46R62
部品情報  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 データシート(HTML) 44 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 44Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
44
2013-10-31
SIZ
[m]
数据存储器加 1,如果结果为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是把数据存储器内的数值加 1,判断是否为 0。若为 0,跳过下一条指令,即放弃
在目前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取得正确的指令(二个
指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果 ([m]+1=0),跳过下一行指令;[m] [m]+1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
SIZA
数据存储器加 1,将结果放入累加器,如果结果为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是把数据存储器内的数值加 1,判断是否为 0,若为 0 跳过下一条指令,即放弃
在目前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取得正确的指令(二
个指令周期),并将加完后存储器内的数值送到累加器,而数据存储器的值保持不变。
否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果[m]+1=0,跳过下一行指令;ACC ([m]+1)
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
SNZ
[m]. i
如果数据存储器的第 i 位不为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是判断数据存储器内的数值的第 i 位,若不为 0,则程序计数器再加 1,跳过下一
行指令,放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取得正
确的指令(二个指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果
[m].i≠0,跳过下一行指令。
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
SUB
A, [m]
累加器与数据存储器相减,结果放入累加器
说明:
本指令是把累加器值、数据存储器值相减,结果放到累加器。
运算过程:
ACCACC+[ m ]+1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
SUB
A, x
累加器与立即数相减,结果放入累加器
说明:
本指令是把累加器值、立即数相减,结果放到累加器。
运算过程:
ACCACC+ x +1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C


同様の部品番号 - HT46R62_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62 Datasheet
401Kb / 46P
   A/D with LCD Type 8-Bit MCU
More results

同様の説明 - HT46R62_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_14 Datasheet
951Kb / 50P
   28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA52-PP ETC2-PA52-PP Datasheet
36Kb / 1P
   52 pin PLCC socket/52 pin PLCC plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
   48-pin SSOP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com