データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT46RB50 データシート(PDF) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT46RB50
部品情報  28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RB50 データシート(HTML) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46RB50_14 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 50 page
background image
HT46RB50
Rev. 1.50
5
2014-07-28
直流电气特性
Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
VDD
工作电压
fSYS=6MHz
2.2
5.5
V
fSYS=12MHz
2.7
5.5
V
VUSB
USB SIE 工作电压
4.5
5.5
V
IDD1
工作电流(6M 晶振)
5V
无负载,f
SYS=6MHz
6.5
12
mA
mA
IDD2
工作电流(12M 晶振)
3V
无负载,f
SYS=12MHz
3.6
10
mA
5V
7.5
16
mA
ISTB1
静态电流(看门狗打开)
3V
无负载,系统 HALT
USB 挂起
5
μA
5V
10
μA
ISTB2
静态电流(看门狗关闭)
3V
无负载,系统 HALT
USB 挂起
1
μA
5V
2
μA
ISTB3
静态电流(看门狗关闭) 5V
无负载,系统 HALT
USB 发送
3.3V 参考电压打开
150
200
μA
VIL1
输入/输出口的低电平
输入电压
0
0.3 VDD
V
VIH1
输入/输出口的高电平
输入电压
0.7VDD
VDD
V
VIL2
低电平输入电压( RES) —
0
0.4 VDD
V
VIH2
高电平输入电压( RES) —
0.9 VDD
VDD
V
IOL
输入/输出口灌电流
3V
VOL=0.1VDD
4
8
mA
5V
VOL=0.1VDD
10
20
mA
IOH
输入/输出口源电流
3V
VOH=0.9VDD
-2
-4
mA
5V
VOH=0.9VDD
-5
-10
mA
RPH
上拉电阻
3V
20
60
100
k
5V
10
30
50
k
VLVR
低电压复位
配置选项为 3.0V
2.7
3
3.3
V
VV33O
3.3V 参考电压输出
5V
IV33O =-5mA
3
3.3
3.6
V
EAD
A/D 转换误差
±0.5
±1
LSB


同様の部品番号 - HT46RB50_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_12 Datasheet
359Kb / 52P
   A/D Type USB 8-Bit MCU
More results

同様の説明 - HT46RB50_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SS-P55 ETC2-PA28SS-P55 Datasheet
28Kb / 1P
   28 Pin SSOP socket/28 Pin DIP 0.6??plug
logo
Integrated Device Techn...
ICS525-0102 IDT-ICS525-0102 Datasheet
104Kb / 9P
   Packaged as 28-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SO28D-EO-300 ETC2-PA28SO28D-EO-300 Datasheet
81Kb / 2P
   28 PIN SOP SOCKET ADAPTER
logo
Everlight Electronics C...
ELD20X_21X EVERLIGHT-ELD20X_21X Datasheet
406Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
ELD20X EVERLIGHT-ELD20X Datasheet
328Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
EL20X EVERLIGHT-EL20X Datasheet
701Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
PA16SS-OT-3 ETC2-PA16SS-OT-3 Datasheet
46Kb / 1P
   16-28 pin SSOP socket/16-28 pin DIP plug (0.3??or 0.6??
logo
Everlight Electronics C...
EL20X EVERLIGHT-EL20X_14 Datasheet
734Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
   48-pin SSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com