データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT46RB50 データシート(PDF) 31 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT46RB50
部品情報  28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RB50 データシート(HTML) 31 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RB50_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 50 page
background image
HT46RB50
Rev. 1.50
31
2014-07-28
标号
R/W
功能
0~2
EPS0~EPS2
R/W
选择所需操作的 FIFO,EPS2、EPS1、EPS0:
000:选择端点 0 的 FIFO
001:选择端点 1 的 FIFO
010:选择端点 2 的 FIFO
011:选择端点 3 的 FIFO
100:保留给以扩展,不能使用
101:保留给以扩展,不能使用
110:保留给以扩展,不能使用
111:保留给以扩展,不能使用
若选择的端点不存在,相关的功能无效。
3
USBCKEN
R/W
USB 时钟控制位。若此位置位,表示打开 USB 时钟;否
则将关闭 USB 时钟。
4
SUSP2
R/W
在挂起模式中,可以通过此位进一步降低功耗。
正常模式,清除此位(默认值)
在暂停模式,置起此位可以降低功耗。
5
fSYS
(24MHz)
R
此位用于定义 MCU 系统时钟是来自外部振荡器还是来
自 PLL 输出的 24MHz。
0:来自外部振荡器
1:来自 PLL 输出的 24MHz
6
SYSCLK
R/W
此位用于表明 MCU 使用的晶振频率。若使用 6M 晶振,
必须置位;若使用 12M 晶振,必须清零(默认值)。
7
未用,读出为“0”
UCC(22H) 寄存器
AWR 寄存器由当前地址和远程唤醒功能控制位组成。AWR 寄存器的初始值为“00H”。写 AWR 寄
存器直到 SETUP 阶段结束才会生效。
标号
R/W
功能
0
WKEN
R/W
远程唤醒功能打开/关闭
7~1
AD6~AD0
R/W
USB 设备地址
AWR(23H) 寄存器
STALL 寄存器用于表明相应的端点工作是否正常。若端点工作存在异常,STALL 寄存器相应的位必
须置“1”。USB 复位将会清除 STALL 寄存器。
标号
R/W
功能
3~0
STL3~STL0
R/W
当相关 USB 端点停顿时,这些位由用户设置。通过 USB
复位信号及 Setup Token 事件来清零。
7~4
未用,读出为“0”
STALL(24H) 寄存器


同様の部品番号 - HT46RB50_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_12 Datasheet
359Kb / 52P
   A/D Type USB 8-Bit MCU
More results

同様の説明 - HT46RB50_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SS-P55 ETC2-PA28SS-P55 Datasheet
28Kb / 1P
   28 Pin SSOP socket/28 Pin DIP 0.6??plug
logo
Integrated Device Techn...
ICS525-0102 IDT-ICS525-0102 Datasheet
104Kb / 9P
   Packaged as 28-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SO28D-EO-300 ETC2-PA28SO28D-EO-300 Datasheet
81Kb / 2P
   28 PIN SOP SOCKET ADAPTER
logo
Everlight Electronics C...
ELD20X_21X EVERLIGHT-ELD20X_21X Datasheet
406Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
ELD20X EVERLIGHT-ELD20X Datasheet
328Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
EL20X EVERLIGHT-EL20X Datasheet
701Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
PA16SS-OT-3 ETC2-PA16SS-OT-3 Datasheet
46Kb / 1P
   16-28 pin SSOP socket/16-28 pin DIP plug (0.3??or 0.6??
logo
Everlight Electronics C...
EL20X EVERLIGHT-EL20X_14 Datasheet
734Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
   48-pin SSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com