データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT46RU66 データシート(PDF) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT46RU66
部品情報  HT46RU66_14
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU66 データシート(HTML) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46RU66_14 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 69 page
background image
HT46RU66/HT46CU66
Rev. 1.40
5
2014-06-06
RES
输入
斯密特触发复位输入。
VDD
正电源。
VSS
负电源,接地。
AVDD
输入
模拟电压正电源输入。
AVSS
输入
模拟电压负电源输入,接地。
注意:PA 上的每个引脚可通过配置选项被设定成具有唤醒功能。
引脚可以单独的选择带上拉电阻。
引脚 PB4/AN4 和 PB7/AN7 只有在 100-pin 的 LQFP 封装中才有。
引脚 PC0-PC5 只有在 100-pin 的 LQFP 封装中才有。
引脚 PD3/PWM3 只有在 100-pin 的 LQFP 封装中才有。
引脚 PD7/TMR1 和 PC0/TMR2 只有在 100-pin 的 LQFP 封装中才有,而在 64-pin 的 LQFP 封装中只有引脚
TMR0。
Segment 引脚 SEG0~SEG15 和 SEG35~SEG45 只有在 100-pin 的 LQFP 封装中才有。
对于 64-pin 的 LQFP 封装,VREF、AVDD 是和 VDD 连接在一起。
对于 64-pin 的 LQFP 封装,AVSS 和 VSS 连接在一起。
极限参数
电源供应电压………….V
SS-0.3V~VSS+6.0V
储存温度………….-50℃~125℃
端口输入电压………….V
SS-0.3V~VDD+0.3V
工作温度………..….-40℃~85℃
IOL 总电流…………. ………. ……….150mA
IOH 总电流…………. …. -100mA
总消耗电流………. ………. ……….500mW
注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围外的工作
状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。


同様の部品番号 - HT46RU66_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU66 HOLTEK-HT46RU66_11 Datasheet
436Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com