データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT46RU67 データシート(PDF) 48 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT46RU67
部品情報  100-pin LQFP
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU67 データシート(HTML) 48 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU67_14 Datasheet HTML 44Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 68 page
background image
HT46RU67/HT46CU67
Rev. 1.30
48
2014-06-10
串行接口
串行接口功能有 4 个基本信号线,包含 SDI(串行数据输入),SDO(串行数据输出),SCK(串行时钟)
SCS (从器件选择)。
注:应用笔记中常将
SCS 取名为 CS
两个寄存器(SBCR 和 SBDR)用来定义串行接口的控制,状态和数据存储。
SBCR:串行接口控制寄存器
第 7 位(CKS)时钟源设置:CKS=0 时 f
ISO=fSYS/4;
第 6 位(M1),第 5 位(M0)主/从模式和波特率设置:
M1,M0:00→主模式,波特率=fISO
01→主模式,波特率= fISO /4;
10→主模式,波特率= fISO /16;
11→从模式;
第 4 位(SBEN)→串行接口使能/禁止(1/0)
 使能:( SCS 取决于 CSEN 位)
禁止→使能:SCK,SDI,SDO, SCS =0(SCKB=“0”)后等待数据写入 SBDR(TXRX 缓冲);
主模式:将数据写入 SBDR(TXRX 缓冲)后自动开始发送/接收;
主模式:数据发送完成后,系统将 TRF 标志位置 1;
从模式:当收到 SCK 信号( SCS 取决于 CSEN)时,TXRX 缓冲内数据按位移出的同时 SDI 引
脚上数据按位移进。
 禁止:SCK( SCK ),SDI,SDO, SCS 浮空
第 3 位(MLS)→最高位或最低位(1/0)首先移出控制位
第 2 位(CSEN)→串行接口使能/禁止设置信号( SCS ),当 CSEN=0 时 SCSB 浮空
第 1 位(WCOL)→当数据传输时数据写入 SBDR(TXRX 缓冲),系统将 WCOL 位置 1,此时
数据写入 SBDR(TXRX 缓冲)将被忽略
第 0 位(TRF)→数据发送或接收时产生中断
注:当 MCU 工作在暂停模式,串行接口的数据接收保持工作。


同様の部品番号 - HT46RU67_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67 Datasheet
496Kb / 67P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results

同様の説明 - HT46RU67_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
Renesas Technology Corp
M3T-FLX-100NSD RENESAS-M3T-FLX-100NSD Datasheet
361Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-core Flexible Board FLX100 to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com