データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT46RU67 データシート(PDF) 53 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT46RU67
部品情報  100-pin LQFP
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU67 データシート(HTML) 53 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU67_14 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 53Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 54Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 55Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 56Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 57Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 68 page
background image
HT46RU67/HT46CU67
Rev. 1.30
53
2014-06-10
指令集
简介
任何单片机成功运作的核心在于它的指令集,此指令集为一组程序指令码,用来指导单片机如何去执
行指定的工作。在盛群单片机中,提供了丰富且灵活的指令,共超过六十条,程序设计者可以事半功倍地
实现他们的应用。
为了更加容易理解各种各样的指令码,接下来按功能分组介绍它们。
指令周期
大部分的操作均只需要一个指令周期来执行。分支、调用或查表则需要两个指令周期。一个指令周期
相当于四个系统时钟周期,因此如果在 8MHz 的系统时钟振荡器下,大部分的操作将在 0.5
µs 中执行完成,
而分支或调用操作则将在 1
µs 中执行完成。虽然需要两个指令周期的指令通常指的是 JMP、CALL、RET、
RETI 和查表指令,但如果牵涉到程序计数器低字节寄存器 PCL 也将多花费一个周期去加以执行。即指令
改变 PCL 的内容进而导致直接跳转至新地址时,需要多一个周期去执行,例如“CLR PCL”或“MOV PCL,
A”指令。对于跳转指令必须注意的是,如果比较的结果牵涉到跳转动作将多花费一个周期,如果没有则
需一个周期即可。
数据的传送
单片机程序中数据传送是使用最为频繁的操作之一,使用三种 MOV 的指令,数据不但可以从寄存器
转移至累加器(反之亦然),而且能够直接移动立即数到累加器。数据传送最重要的应用之一是从输入端口
接收数据或者传送数据到输出端口。
算术运算
算术运算和数据处理是大部分单片机应用所必需具备的能力,在盛群单片机内部的指令集中,可直接
实现加与减的运算。当加法的结果超出 255 或减法的结果少于 0 时,要注意正确的处理进位和借位的问题。
INC、INCA、DEC 和 DECA 指令提供了对一个指定地址的值加一或减一的功能。
逻辑和移位运算
标准逻辑运算例如 AND、OR、XOR 和 CPL 全都包含在盛群单片机内部的指令集中。大多数牵涉到
数据运算的指令,数据的传送必须通过累加器。在所有逻辑数据运算中,如果运算结果为零,则零标志位
将被置位,另外逻辑数据运用形式还有移位指令,例如 RR、RL、RRC 和 RLC 提供了向左或向右移动一
位的方法。不同的移位指令可满足不同的应用需要。移位指令常用于串行端口的程序应用,数据可从内部
寄存器转移至进位标志位,而此位则可被检验,移位运算还可应用在乘法与除法的运算组成中。
分支和控制的转换
程序分支是采取使用 JMP 指令跳转至指定地址或使用 CALL 指令调用子程序的形式,两者之不同在
于当子程序被执行完毕后,程序必须马上返回原来的地址。这个动作是由放置在子程序里的返回指令 RET
来实现,它可使程序跳回 CALL 指令之后的地址。在 JMP 指令中,程序则只是跳到一个指定的地址而已,
并不需如 CALL 指令般跳回。一个非常有用的分支指令是条件跳转,跳转条件是由数据存储器或指定位来
加以决定。遵循跳转条件,程序将继续执行下一条指令或略过且跳转至接下来的指令。这些分支指令是程
序走向的关键,跳转条件可能是外部开关输入,或者是内部数据位的值。


同様の部品番号 - HT46RU67_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67 Datasheet
496Kb / 67P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results

同様の説明 - HT46RU67_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
Renesas Technology Corp
M3T-FLX-100NSD RENESAS-M3T-FLX-100NSD Datasheet
361Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-core Flexible Board FLX100 to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com