データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT46RU67 データシート(PDF) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT46RU67
部品情報  100-pin LQFP
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU67 データシート(HTML) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU67_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 68 page
background image
HT46RU67/HT46CU67
Rev. 1.30
39
2014-06-10
RIDLE 是接收状态标志。若只读标志位 RIDLE=0,表明正在接收数据;若 RIDLE=1,表明接收
器空闲。在接收到停止位和下一个数据的起始位之间,RIDLE 被置位,表明 UART 空闲。
· OERR
OERR 是过速错误标志,表明接收缓冲器是否溢出。若 OERR=0,表明没有数据溢出;若 OERR=1,
表明发生了过速错误,将禁止数据的接收。读取 USR 寄存器后再读 RXR 寄存器将清除此标志位。
· FERR
FERR 是帧错误标志位。若 FERR=0,表明没有帧错误发生;若 FERR=1,表明当前的数据发生了
帧错误。读取 USR 寄存器后再读 RXR 寄存器将清除此标志位。
· NF
NF 是噪声干扰标志。若 NF=0,表明没有受到噪声干扰;若 NF=1,表明 UART 接收数据时受到
噪声干扰。NF 与 RXIF 在同周期内置位,但不会与过速标志位同时置位。读取 USR 寄存器后再读 RXR
寄存器将清除此标志位。
· PERR
PERR 是奇偶校验出错标志。若 PERR=0,表明奇偶校验正确;若 PERR=1,表明接收到的数据发
生奇偶校验出错。只有使能了奇偶校验此位才有效。读取 USR 寄存器后再读 RXR 寄存器将清除此位。
· UCR1 寄存器
UCR1 和 UCR2 是 UART 的两个控制寄存器,用来定义各种 UART 功能,比如 UART 的开关控制、
奇偶校验控制和传输数据的长度等等。
详细解释如下:
· TX8
此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效,用 TX8 存储发送数据的第 9 位。BNO 标志位是用来
控制传输位数是 8 位还是 9 位。
· RX8
此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效,用 RX8 存储接收数据的第 9 位。BNO 标志位是用来
控制传输位数是 8 位还是 9 位。
· TXBRK
TXBRK 是暂停字发送控制位。若 TXBRK=0,表明没有暂停字要发送,TX 引脚正常操作;若
TXBRK=1,将会发送暂停字,发送器将发送逻辑 0。若 TXBRK=1,当缓冲器中数据发送完毕后,发
送器将至少保持 13 位宽的低电平直至 TXBRK 复位。


同様の部品番号 - HT46RU67_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67 Datasheet
496Kb / 67P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results

同様の説明 - HT46RU67_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
Renesas Technology Corp
M3T-FLX-100NSD RENESAS-M3T-FLX-100NSD Datasheet
361Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-core Flexible Board FLX100 to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com