データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT48R54A データシート(PDF) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT48R54A
部品情報  44-pin QFP/LQFP
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R54A データシート(HTML) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R54A_14 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 42 page
background image
HT48R54A
Rev. 1.30
6
2014-04-03
系统功能说明
系统功能说明
系统功能说明
系统功能说明
指令执行时序
指令执行时序
指令执行时序
指令执行时序
系统时钟由晶体振荡器、RC 振荡或 RTC 振荡器产生,系统内部将此频率分为四个不重叠的时钟,一
个指令周期为四个系统时钟周期。
T 1
T 2
T 3
T 4
T 1
T 2
T 3
T 4
T 1
T 2
T 3
T 4
F e t c h I N S T ( P C )
E x e c u t e I N S T ( P C - 1 )
F e t c h I N S T ( P C + 1 )
E x e c u t e I N S T ( P C )
F e t c h I N S T ( P C + 2 )
E x e c u t e I N S T ( P C + 1 )
P C
P C + 1
P C + 2
S y s t e m C l o c k
O S C 2 ( R C o n l y )
P C
指令执行
指令执行
指令执行
指令执行时序
时序
时序
时序
指令的读取和执行是以流水线方式进行的, 这种方式在一个指令周期进行读取指令操作,而在下一个
指令周期进行解码与执行该指令。因此,流水线方式使多数指令能在一个周期内执行完成。但如果渉及到
的指令要改变程序计数器的值,就需要花两个指令周期来完成这一条指令。
程序计数器
程序计数器
程序计数器
程序计数器
程序计数器(PC)控制程序存储器 ROM 中指令执行的顺序,它可寻址整个 ROM 的范围。
取得指令码以后,程序计数器会自动加一,指向下一个指令码的地址。但如果执行跳转、条件跳跃、
向 PCL 赋值、子程序调用、初始化复位、内部中断、外部中断、子程序返回等操作时,PC 会载入与指令
相关的地址而非下一条指令地址。
当遇到条件跳跃指令且符合条件时,当前指令执行过程中读取的下一条指令会被丢弃,取而代之的是
一个空指令周期,随后才能取得正确的指令。反之,就会顺序执行下一条指令。
程序计数器的低字节(PCL)是一个可读写的寄存器(06H)。对 PCL 赋值将产生一个短跳转动作,跳
转的范围为当前页 256 个地址。
当遇到控制转移指令时,系统也会插入一个空指令周期。
程序计数器
程序计数器
程序计数器
程序计数器
模式
模式
模式
模式
*11
*10
*9
*8
*7
*6
*5
*4
*3
*2
*1
*0
初始化复位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
外部中断
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
定时/计数器 0 溢出
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
定时/计数器 1 溢出
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
条件跳转
PC+2
装入 PCL
*11
*10
*9
*8
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
跳转、子程序调用
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
#0
从子程序返回
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
程序计数器
程序计数器
程序计数器
程序计数器
注:
*11~*0:程序指针位
#11~#0:指令指针位
S11~S0:堆栈指针位
@7~@0:PCL 字节


同様の部品番号 - HT48R54A_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_10 Datasheet
283Kb / 39P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

同様の説明 - HT48R54A_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com