データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT48R54A データシート(PDF) 28 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT48R54A
部品情報  44-pin QFP/LQFP
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R54A データシート(HTML) 28 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R54A_14 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 42 page
background image
HT48R54A
Rev. 1.30
28
2014-04-03
数据传送
数据传送
数据传送
数据传送
MOV
A,[m]
将数据存储器送至 ACC
1
MOV
[m],A
将 ACC 送至数据存储器
1
MOV
A,x
将立即数送至 ACC
1
位运算
位运算
位运算
位运算
CLR
[m].i
清除数据存储器的位
1
SET
[m].i
置位数据存储器的位
1
转移
转移
转移
转移
JMP
addr
无条件跳转
2
SZ
[m]
如果数据存储器为零,则跳过下一条指令
1
SZA
[m]
数据存储器送至 ACC,如果内容为零,则跳过下一条指令
1
SZ
[m].i
如果数据存储器的第 i 位为零,则跳过下一条指令
1
SNZ
[m].i
如果数据存储器的第 i 位不为零,则跳过下一条指令
1
SIZ
[m]
递增数据存储器,如果结果为零,则跳过下一条指令
1
SDZ
[m]
递减数据存储器,如果结果为零,则跳过下一条指令
1
SIZA
[m]
递增数据存储器,将结果放入 ACC,如果结果为零,则跳
过下一条指令
1
SDZA
[m]
递减数据存储器,将结果放入 ACC,如果结果为零,则跳
过下一条指令
1
CALL
addr
子程序调用
2
RET
从子程序返回
2
RET A,x
从子程序返回,并将立即数放入 ACC
2
RETI
从中断返回
2
查表
查表
查表
查表
TABRDC [m]
读取当前页的 ROM 内容,并送至数据存储器和 TBLH
2
TABRDL [m]
读取最后页的 ROM 内容,并送至数据存储器和 TBLH
2
其它指令
它指令
它指令
它指令
NOP
空指令
1
CLR
[m]
清除数据存储器
1
SET
[m]
置位数据存储器
1
CLR
WDT
清除看门狗定时器
1
TO,PDF
CLR
WDT1
预清除看门狗定时器
1
TO,PDF
CLR
WDT2
预清除看门狗定时器
1
TO,PDF
SWAP
[m]
交换数据存储器的高低字节,结果放入数据存储器
1
SWAPA
[m]
交换数据存储器的高低字节,结果放入 ACC
1
HALT
进入暂停模式
1
TO,PDF
注: 1、对跳转指令而言,如果比较的结果牵涉到跳转即需 2 个周期,如果没有发生跳转,则只需一个周期。
2、任何指令若要改变 PCL 的内容将需要 2 个周期来执行。
3、对于“CLR WDT1”或“CLR WDT2”指令而言,TO 和 PDF 标志位也许会受执行结果影响,
“CLR WDT1”和
“CLR WDT2”被连续地执行后,TO 和 PDF 标志位会被清除,除此之外 TO 和 PDF 标志位保持不变。


同様の部品番号 - HT48R54A_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_10 Datasheet
283Kb / 39P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

同様の説明 - HT48R54A_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com