データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT48R54A データシート(PDF) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT48R54A
部品情報  44-pin QFP/LQFP
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R54A データシート(HTML) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R54A_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 42 page
background image
HT48R54A
Rev. 1.30
36
2014-04-03
SDZA
[m]
Decrement data memory and place result in ACC,skip if 0
说明:
将指定数据存储器内容减 1,判断是否为 0,如果为 0 则跳过下一条指令,此结果将存放
到累加器,但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令
周期,所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0,则程序继续执行下一条指令。
运算过程:
ACC
[m]-1,如果 ACC=0 跳过下一条指令执行
影响标志位:
SET
[m]
Set data memory
说明:
将指定数据存储器的每一位设置为 1。
运算过程:
[m]
FFH
影响标志位:
SET
[m]. i
Set bit of data memory
说明:
将指定数据存储器的第 i 位设置为 1。
运算过程:
[m].i
1
影响标志位:
SIZ
[m]
Skip if increment data memory is 0
说明:
将指定的数据存储器的内容加 1,判断是否为 0,若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下
一个指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为
0,则程序继续执行下一条指令。
运算过程:
[m]
[m]+1,如果[m]=0 跳过下一条指令执行
影响标志位:
SIZA
[m]
Increment data memory and place result in ACC,skip if 0
说明:
将指定数据存储器的内容加 1,判断是否为 0,如果为 0 则跳过下一条指令,此结果会被
存放到累加器,但是指定数据存储器的内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一
个空指令周期,所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0,则程序继续执行下一
条指令。
运算过程:
ACC
[m]+1,如果 ACC=0 跳过下一条指令执行
影响标志位:
SNZ
[m]. i
Skip if bit I of the data memory is not 0
说明:
判断指定数据存储器的第 i 位,若不为 0,则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个
指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0,则
程序继续执行下一条指令。
运算过程:
如果[m].i≠0,跳过下一条指令执行
影响标志位:
SUB
A, [m]
Subtract data memory from the accumulator
说明:
将累加器的内容减去指定的数据存储器的数据,把结果存放到累加器。如果结果为负,
C 标志位清除为 0,反之结果为正或 0,C 标志位设置为 1。
运算过程:
ACC
ACC-[m]
影响标志位:
OV、Z、AC、C


同様の部品番号 - HT48R54A_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_10 Datasheet
283Kb / 39P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

同様の説明 - HT48R54A_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com