データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT56R66 データシート(PDF) 26 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT56R66
部品情報  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 データシート(HTML) 26 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
26
2014-04-04
显示存储器
LCD 和 LED 上显示的数据也是存储在一块可充分存取的数据存储器中。
通过写入此 RAM 区域,
LCD 的输出显示可以直接由应用程序控制。LCD 存储器位于存储区 1,与通用数据存储器的地址形
成映射,因此在存取 LCD 存储器之前,必须先确定存储器指针是否被设为 01H。LCD 存储器只能
通过 MP1 和 IAR1 间接存取,当存储区指针为 01H 时,对 LCD 存储器进行存取,任何对 40H 之前
地址的读取动作将对特殊功能寄存器进行操作。当存储区指针为 01H 时,读取大于存储区 1 地址的
内容,将返回 00H。
特殊功能寄存器
为了确保单片机能正常的运行,数据存储器中设置了一些内部寄存器。这些寄存器确保内部功
能(如定时器和中断等)和外部功能(如 I/O 数据控制和 A/D 转换操作)的正确工作。在数据存储
器中,这些寄存器以 00H 作为起始地址。在特殊功能寄存器和通用数据存储器的起始地址之间,有
一些未定义的数据存储器,被保留用来做未来扩充,若从这些地址读取数据将返回 00H 值。
间接寻址寄存器 — IAR0,IAR1
间接寻址寄存器 IAR0 和 IAR1 的地址虽位于数据存储区,但其并没有实际的物理地址。间接寻
址的方法准许使用间接寻址指针做数据操作,以取代定义实际存储器地址的直接存储器寻址方法。
在间接寻址寄存器上的任何动作,将对间接寻址指针(MP0 和 MP1)所指定的存储器地址产生对应的
读/写操作。它们总是成对出现,IAR0 和 MP0 可以访问存储区 0,IAR1 和 MP1 可以访问存储区 0
和存储区 1。因为这些间接寻址寄存器不是实际存在的,直接读取将返回“00H”的结果,而直接写
入此寄存器则不做任何操作。
间接寻址指针 — MP0,MP1
该单片机提供两个间接寻址指针,即 MP0 和 MP1。由于这些指针在数据存储器中能像普通的
寄存器一般被操作,因此提供了一个寻址和数据追踪的有效方法。当对间接寻址寄存器进行任何操
作时,单片机指向的实际地址是由间接寻址指针所指定的地址。使用 MP0 和 IAR0 可访问存储区 0,
而是用 MP1 和 IAR1 可访问存储区 0 和存储区 1。
以下例子说明如何清除一个具有 4 RAM 地址的区块,它们已事先定义成地址 adres1 到 adres4。
data .section ´data´
adres1 db ?
adres2 db ?
adres3 db ?
adres4 db ?
block
db ?
code .section at 0 ´code´
org
00h
start:
mov a,04h
; setup size of block
mov block,a
mov a,offset adres1
; Accumulator loaded with first RAM address
mov mp0,a
; setup memory pointer with first RAM address
loop:
clr IAR0
; clear the data at address defined by mp0
inc mp0
; increment memory pointer
sdz block
; check if last memory location has been cleared
jmp loop
continue:
在上面的例子中有一点值得注意,即并没有确定 RAM 地址。
存储区指针—BP
数据存储器被分为几个部分,具体数目由所选择的单片机型号决定。可以通过设置存储区指针


同様の部品番号 - HT56R66_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

同様の説明 - HT56R66_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com