データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT56RU25 データシート(PDF) 50 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT56RU25
部品情報  DAC?갏SO7816, UART, A/D
Download  155 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56RU25 データシート(HTML) 50 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56RU25 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 53Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 54Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 155 page
background image
Rev. 1.10
50
2014-05-19
Rev. 1.10
51
2014-05-19
HT56RU25
内置
DAC、ISO7816 及 UART 接口的
低功耗
A/D 型智能卡 OTP 单片机
A/D 转换器数据寄存器 – ADRL,ADRH
具 有
12 位 A/D 转 换 器 的 单 片 机 则 需 要 两 个 寄 存 器, 一 个 高 字 节 寄 存 器
ADRH,一个低字节寄存器 ADRL。在转换过程发生后,单片机可以直接读取
这两个寄存器,以获得数字化的转换值。对于使用两个
A/D 转换器数据寄存器
的单片机来说,要注意的是,只有高位寄存器
ADRH 完全利用了 8 位。而低位
寄存器
ADRL 只利用了 8 位中的 4 位,它包含的 12 位转换值中低位。
在下表中,
D0~D11 是 A/D 换转数据结果位。
寄存器
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
ADRL
D3
D2
D1
D0
ADRH
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
A/D 数据寄存器
A/D 转换器控制寄存器 – ADCR,ADPCR,ACSR
寄存器
ADCR、ADPCR 和 ACSR 用来控制 A/D 转换器的功能和操作。这些 8
位的寄存器所定义的功能包括选择哪一个模拟通道连接至内部
A/D 转换器,哪
个引脚是模拟输入,哪个引脚是正常
I/O,并控制和监视 A/D 转换器的开始和
A/D 转换结束的状态。
ADCR 寄存器中的 ACS2~ACS0 位和 ACSR 寄存器中的 ACS4 位,用来定义通道
的编号。由于每个单片机只包含一个实际的模数转换电路,因此这
8 个模拟输入中
的每一个都必须分别被发送到转换器。
ADCR 寄存器中 ACS2~ACS0 位和 ACSR
寄存器中
ACS4 位的功能正是决定哪个模拟通道真正连接到内部 A/D 转换器。
ADPCR 控制寄存器中的 PCR7~PCR0 位,用来定义 I/O 端口上哪些引脚为 A/D
转换器的模拟输入,哪些引脚为正常的
I/O 或其它功能。如果 PCRn 的值等于
1”,则端口相应的引脚将被设为模拟输入。如果 PCRn 设为“0”,则端口
相应的引脚被设为正常的
I/O 或其它功能。
ACSR 寄存器
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
TEST ADONB ACS4 VBGEN VREFS ADCS2 ADCS1 ADCS0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
1
1
0
0
0
0
0
0
Bit 7
TEST:只用来测试,读为“1”
Bit 6
ADONB:A/D 转换器使能控制位
0:A/D 转换器开启
1:A/D 转换器关闭
Bit 5
ACS4:内部带隙参考电压输入选择位
0:ADC 模拟通道连接到 AN0~AN7
1:ADC 模拟通道连接到内部带隙电压 VBG
Bit 4
VBGEN:带隙参考电压使能控制位
0:带隙参考电压 VBG 除能并接地
1:带隙参考电压 VBG 使能
带隙参考电压
VBG 用于 A/D 转换器和 LVD/LVR 功能,由 ACSR 寄存器中的带
隙参考电压使能位
VBGEN 控制。如果 VBG 不用于 A/D 转换器,而 LVD/LVR
功能关闭,单片机会自动关闭带隙参考电压以减小功耗。需要注意的是,当用
A/D 转换器的 VREFS 位被置高,在执行 A/D 转换之前需允许一定的 VBG
启时间
tBG


同様の部品番号 - HT56RU25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results

同様の説明 - HT56RU25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT66F3197 HOLTEK-HT66F3197 Datasheet
7Mb / 210P
   Enhanced A/D MCU with EEPROM and UART
HT46RU26 HOLTEK-HT46RU26 Datasheet
688Kb / 86P
   A/D Type 8-Bit MCU with UART
HT66F319 HOLTEK-HT66F319 Datasheet
8Mb / 185P
   Enhanced A/D Flash MCU with EEPROM and UART
HT46RU24 HOLTEK-HT46RU24 Datasheet
475Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
HT46RU232 HOLTEK-HT46RU232 Datasheet
473Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
logo
YAMAHA CORPORATION
YM3014 YAMAHA-YM3014 Datasheet
409Kb / 6P
   Serial Input Floating D/A Converter (DAC-SS)
logo
STMicroelectronics
AN1800 STMICROELECTRONICS-AN1800 Datasheet
76Kb / 7P
   STR71x BSPI USED AS A UART
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com