データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HT56R22 データシート(PDF) 95 Page - Holtek Semiconductor Inc

部品番号 HT56R22
部品情報  TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
Download  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R22 データシート(HTML) 95 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R22_14 Datasheet HTML 91Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R22_14 Datasheet HTML 92Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R22_14 Datasheet HTML 93Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R22_14 Datasheet HTML 94Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R22_14 Datasheet HTML 95Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R22_14 Datasheet HTML 96Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R22_14 Datasheet HTML 97Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R22_14 Datasheet HTML 98Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R22_14 Datasheet HTML 99Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 127 page
background image
Application Circuits
HT56R22
HT56R22/HT56R23/HT56R24/HT56R25/HT56R26
Rev. 1.30
95
December 26, 2014
No.
Options
PINTB Option
22
External peripheral interrupt or Segment function
Timer/Event Counter and External Interrupt Pins Filter Option
23
Interrupt and Timer/Event Counter input pins internal filter On/Off control
- applies to all pins
Lock Options
24
Lock All
25
Partial Lock
O S C 1
O S C 2
O S C
C i r c u i t
S e e O s c i l l a t o r
S e c t i o n
P A 0 / A N 0
P A 1 / A N 1
P A 2 / T C 0 / A N 2
P A 3 / P F D / A N 3
P A 4 / I N T 0 / A N 4
P A 5 / T C 0 / S D O 1 / A N 5
P A 6 / I N T 1 / S D I 1 / A N 6
P A 7 / T C 1 / S C K 1 / A N 7
P B 0 / S C K / S C L / C O M 0
P B 1 / S C S / C O M 1
P B 2 / P C L K / C O M 2
P B 3 / P I N T / C O M 3
P B 4 / B Z
P B 5 / B Z / A U D
P C 0 ~ P C 3
P D 0 / P W M 0 / S D I / S D A
P D 1 / P W M 1 / S D O
P D 2 / P W M 2 / S C S 1
X T 1
X T 2
O S C
C i r c u i t
S e e O s c i l l a t o r
S e c t i o n
R E S / P C 7
V D D
V S S
0 . 1 m F
V D D
R e s e t
C i r c u i t
0 . 1 ~ 1 m F
1 0 k W ~
1 0 0 k W
3 0 0 W
0 . 0 1 m F
1 N 4 1 4 8


同様の部品番号 - HT56R22_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results

同様の説明 - HT56R22_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_10 Datasheet
696Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_12 Datasheet
758Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
HT45R37 HOLTEK-HT45R37_11 Datasheet
672Kb / 100P
   TinyPowerTM C/R-F Type 8-Bit OTP MCU
HT45R37 HOLTEK-HT45R37 Datasheet
614Kb / 99P
   TinyPowerTM C/R-F Type 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com