データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS1117CT-2.5 データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 GS1117CT-2.5
部品情報  800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

GS1117CT-2.5 データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  GS1117CT-2.5 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix GS1117CT-2.5 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix GS1117CT-2.5 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix GS1117CT-2.5 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix GS1117CT-2.5 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix GS1117CT-2.5 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
GS1117
Vishay Semiconductors
formerly General Semiconductor
Document Number 74802
www.vishay.com
20-Feb-02
5
--0.1
0.4A
0.1A
--0.05
0
0.05
0.1
40
80
120
160
200
Fig. 7 – Load Transient Response
Time (
µs)
0
VIN = 5V
CIN = 1µF
COUT = 10µF (Tantalum)
VOUT = 3.3V
--100
7.0
6.0
--50
0
50
10
20
30
40
50
Fig. 8 – Line Transient Response
Time (
µs)
0
COUT = 10µF (Tantalum)
VOUT = 3.3V
GS1117 Cxx-xxx
Output Voltage
Default: Adj.
2.5: 2.5V
2.85: 2.85V
3.3: 3.3V
5: 5.0V
Package Type
ST: SOT-223
T: TO-220
M: TO-263
E: TO-252
Ordering Information
Ratings and
Characteristic Curves (TA = 25°C unless otherwise noted)


同様の部品番号 - GS1117CT-2.5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Allen-Bradley
GS1 ALLEN-BRADLEY-GS1 Datasheet
84Kb / 4P
   Non contact Switches
logo
Yuan Dean Scientific., ...
GS1 YUANDEAN-GS1 Datasheet
269Kb / 2P
   AC-DC Converter
GS1-S05 YUANDEAN-GS1-S05 Datasheet
269Kb / 2P
   AC-DC Converter
GS1-S05F YUANDEAN-GS1-S05F Datasheet
269Kb / 2P
   AC-DC Converter
GS1-S09 YUANDEAN-GS1-S09 Datasheet
269Kb / 2P
   AC-DC Converter
More results

同様の説明 - GS1117CT-2.5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRU1117 IRF-IRU1117 Datasheet
68Kb / 10P
   800mA LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1117 AIC-AIC1117 Datasheet
111Kb / 7P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
AIC1732 AIC-AIC1732 Datasheet
98Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
AIC1117 AIC-AIC1117_15 Datasheet
260Kb / 12P
   800mA Low Dropout Positive Regulator
logo
Global Mixed-mode Techn...
G958 GMT-G958 Datasheet
149Kb / 7P
   800mA Adjustable Low-Dropout Linear Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1117 TSC-TS1117 Datasheet
147Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117I TSC-TS1117I Datasheet
162Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117B TSC-TS1117B Datasheet
152Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117S TSC-TS1117S Datasheet
362Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Anpec Electronics Corop...
APL1087 ANPEC-APL1087_08 Datasheet
360Kb / 16P
   800mA Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and Fixed
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com