データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RR1VWM6S データシート(PDF) 1 Page - Rohm

部品番号 RR1VWM6S
部品情報  Rectifier Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RR1VWM6S データシート(HTML) 1 Page - Rohm

  RR1VWM6S Datasheet HTML 1Page - Rohm RR1VWM6S Datasheet HTML 2Page - Rohm RR1VWM6S Datasheet HTML 3Page - Rohm RR1VWM6S Datasheet HTML 4Page - Rohm RR1VWM6S Datasheet HTML 5Page - Rohm RR1VWM6S Datasheet HTML 6Page - Rohm RR1VWM6S Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Datasheet
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Rectifier Diode
RR1VWM6S
Series
Dimensions (Unit : mm)
Land Size Figure (Unit : mm)
Standard Rectifier
Applications
General rectification
Features
1) Low forward voltage
Structure
2)
3) Small mold type
(PMDE)
Taping Dimensions (Unit : mm)
Construction
Silicon diffused junction type
Absolute Maximum Ratings (T
l= 25°C)
Repetitive peak reverse voltage
VRM
V
Reverse voltage
VR
V
Junction temperature
Tj
°C
Storage temperature
Tstg
°C
Electrical Characteristics (T
j= 25°C)
Symbol
Min.
Typ. Max.
Unit
VF
0.9
1.08
1.2
V
Reverse current
IR
--
10
A
Thermal resistance
Rth(j-l)
--
30
°C/W
Forward voltage
Parameter
A
IFSM
Non-repetitive forward surge current
60Hz half sin wave,
15
A
Average current
Io
On glass epoxy substrate,
60Hz half sin wave , Resistive load
Unit
600
Parameter
Conditions
Duty≦0.5
Junction to lead
Direct voltage
IF=1A
Conditions
Non-repetitive at Tj=25ºC
-
-
VR=600V
Tl=125°C
High current overload capacity
1
600
175
55 to 175
Symbol
Limits
PMDE
Anode
Cathode
ROHM : PMDE
dot (year week factory) + day
1.1
0.8
1/4
2016.09 - Rev.A


同様の部品番号 - RR1VWM6S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RR1VWM6STF ROHM-RR1VWM6STF Datasheet
965Kb / 8P
   Rectifier Diode
More results

同様の説明 - RR1VWM6S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
1SR154-400 ROHM-1SR154-400_1 Datasheet
136Kb / 4P
   Rectifier diode
logo
eupec GmbH
D1481N EUPEC-D1481N Datasheet
217Kb / 8P
   Rectifier Diode
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
SMDCX-3000 SEMPO-SMDCX-3000 Datasheet
50Kb / 1P
   RECTIFIER DIODE
SMDCX-2000 SEMPO-SMDCX-2000 Datasheet
50Kb / 1P
   RECTIFIER DIODE
SMD-12 SEMPO-SMD-12 Datasheet
37Kb / 1P
   Rectifier Diode
SMDCX-300 SEMPO-SMDCX-300 Datasheet
49Kb / 1P
   Rectifier Diode
SMDCX-400 SEMPO-SMDCX-400 Datasheet
49Kb / 1P
   Rectifier Diode
SMDCX-500 SEMPO-SMDCX-500 Datasheet
49Kb / 1P
   Rectifier Diode
logo
Semikron International
SK3 SEMIKRON-SK3 Datasheet
317Kb / 3P
   Rectifier Diode
logo
Rohm
1SR139-600 ROHM-1SR139-600 Datasheet
164Kb / 4P
   Rectifier diode
logo
ABB
5SDD33L5500 ABB-5SDD33L5500 Datasheet
829Kb / 6P
   Rectifier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com