データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RR264MM-400TF データシート(PDF) 1 Page - Rohm

部品番号 RR264MM-400TF
部品情報  Rectifying Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RR264MM-400TF データシート(HTML) 1 Page - Rohm

  RR264MM-400TF_16 Datasheet HTML 1Page - Rohm RR264MM-400TF_16 Datasheet HTML 2Page - Rohm RR264MM-400TF_16 Datasheet HTML 3Page - Rohm RR264MM-400TF_16 Datasheet HTML 4Page - Rohm RR264MM-400TF_16 Datasheet HTML 5Page - Rohm RR264MM-400TF_16 Datasheet HTML 6Page - Rohm RR264MM-400TF_16 Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Datasheet
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Rectifying Diode
RR264MM-400TF
AEC-Q101 Qualified
Series
Dimensions (Unit : mm)
Land size figure (Unit : mm)
General Rectifying
Application
General rectification
Features
Structure
1) Small power mold type
(PMDU)
2) High reliability
Taping specifications (Unit : mm)
Construction
Absolute maximum ratings (T
a= 25°C)
Unit
Repetitive peak reverse voltage
V
Direct current
Tl=130°C
A
A
A
Junction temperature
°C
Storage temperature
°C
Electrical characteristics (T
j = 25°C)
Min.
Typ.
Max.
Unit
Forward voltage
0.8
0.95
1.1
V
Reverse current
-
0.02
10
A
Parameter
Non-repetitive forward surge current
Parameter
Io
Symbol
Limits
400
1
25
0.7
60Hz half sin wave , Resistive load
VF
IR
Conditions
IF=0.7A
VR=400V
Direct forward current
Silicon diffused junction type
150
55 to 150
IFSM
Tj
Tstg
60Hz half sin wave, Non-repetitive,Tj=25°C
Average current
VRM
IF
Symbol
Conditions
Duty ≦0.5
anode
cathode
PMDU
1.2
4.0±0.1
2.0±0.05
φ1.55±0.05
1.81±0.1
4.0±0.1
φ1.0±0.1
0.25±0.05
1.5MAX
1.550.05
1.00.1
ROHM : PMDU
: Manufacture Date
JEDEC : SOD-123FL
0.9±0.1
1.6±0.1
0.8±0.1
0.1±0.05
0.1
1/4
2016.04 - Rev.C


同様の部品番号 - RR264MM-400TF_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RR264MM-400TFTR ROHM-RR264MM-400TFTR Datasheet
500Kb / 5P
   Rectifying Diode
More results

同様の説明 - RR264MM-400TF_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RR2LAM4S ROHM-RR2LAM4S Datasheet
760Kb / 7P
   Rectifying Diode
RR264M-400TR ROHM-RR264M-400TR Datasheet
111Kb / 4P
   Rectifying diode
RR2LAM4STF ROHM-RR2LAM4STF Datasheet
912Kb / 8P
   Rectifying Diode
RR2LAM6STF ROHM-RR2LAM6STF Datasheet
918Kb / 8P
   Rectifying Diode
RR1LAM6S ROHM-RR1LAM6S Datasheet
827Kb / 7P
   Rectifying Diode
RR2LAM6S ROHM-RR2LAM6S Datasheet
761Kb / 7P
   Rectifying Diode
RR264MM-400 ROHM-RR264MM-400 Datasheet
598Kb / 5P
   Rectifying Diode
RR1LAM4S ROHM-RR1LAM4S Datasheet
824Kb / 7P
   Rectifying Diode
RR1LAM6STF ROHM-RR1LAM6STF Datasheet
918Kb / 8P
   Rectifying Diode
RR264M-400 ROHM-RR264M-400 Datasheet
160Kb / 4P
   Rectifying diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com