データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZT4403 データシート(PDF) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 PZT4403
部品情報  SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

PZT4403 データシート(HTML) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  PZT4403 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZT4403 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZT4403 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZT4403 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Min.
Max.
Min.
Max.
A
——
1.800
——
0.071
A1
0.020
0.100
0.001
0.004
A2
1.500
1.700
0.059
0.067
b
0.660
0.840
0.026
0.033
b1
2.900
3.100
0.114
0.122
c
0.230
0.350
0.009
0.014
D
6.300
6.700
0.248
0.264
E
6.700
7.300
0.264
0.287
E1
3.300
3.700
0.130
0.146
e
L
0.750
——
0.030
——
θ
10°
10°
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
2.300(BSC)
0.091(BSC)
SOT-223 Package Outline Dimensions
SOT-223 Suggested Pad Layout
www.cj-elec.com
3
E,Jan,2017
C


同様の部品番号 - PZT4403

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZT4403 PHILIPS-PZT4403 Datasheet
62Kb / 8P
   PNP switching transistor
1999 May 10
PZT4403 NXP-PZT4403 Datasheet
228Kb / 7P
   PNP switching transistor
Rev. 02-17 January 2008
PZT4403 NXP-PZT4403 Datasheet
102Kb / 9P
   40 V, 600 mA PNP switching transistor
Rev. 03-2 March 2010
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
PZT4403 SECOS-PZT4403 Datasheet
930Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
PZT4403 WINNERJOIN-PZT4403 Datasheet
161Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
More results

同様の説明 - PZT4403

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
PZT2907A JIANGSU-PZT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA94 JIANGSU-PZTA94 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
PZT3906 DGNJDZ-PZT3906 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZT4403 DGNJDZ-PZT4403 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA56 DGNJDZ-PZTA56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
BCP54 DGNJDZ-BCP54 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
CZT5551 DGNJDZ-CZT5551 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BCP69 JIANGSU-BCP69 Datasheet
1,017Kb / 3P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
CZT32C DGNJDZ-CZT32C Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
BCP56 DGNJDZ-BCP56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA06 DGNJDZ-PZTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com