データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZTA06 データシート(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 PZTA06
部品情報  S OT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

PZTA06 データシート(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  PZTA06 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZTA06 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZTA06 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZTA06 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
1
10
100
0.01
0.1
1
110
100
0.1
1
10
0
25
50
75
100
125
150
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
10
10
100
110
100
100
01
234
5678
9
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.1
1
10
1
10
100
1000
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
0.1
1
10
100
V
CEsat
——
β
=10
T
a=25
T
a=100
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
β
=10
T
a=100
T
a=25
I
C
V
BEsat
——
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
P
c
——
T
a
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
300
V
CE=2V
T
a=25
oC
70
3
I
C
f
T
——
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
500
500
V
CB
/ V
EB
C
ob
/ C
ib
——
I
C
h
FE
——
500
V
CE=1V
T
a=25
oC
T
a=100
oC
20
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
500
COMMON
EMITTER
T
a=25
500uA
450uA
400uA
350uA
300uA
250uA
200uA
150uA
100uA
I
B=50uA
Static Characteristic
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
f=1MHz
I
E=0 / IC=0
T
a=25
oC
C
ob
C
ib
REVERSE VOLTAGE V (V)
V
BE
——
I
C
BASE-EMITTER VOLTAGE
V
BE(V)
V
CE=1V
Typical Characteristics
www.cj-elec.com
2
,


同様の部品番号 - PZTA06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZTA06 PHILIPS-PZTA06 Datasheet
50Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1997 Jul 14
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA06 FAIRCHILD-PZTA06 Datasheet
149Kb / 4P
   NPN General Purpose Amplifier
PZTA06 FAIRCHILD-PZTA06 Datasheet
654Kb / 15P
   NPN General Purpose Amplifier
logo
Nanjing International G...
PZTA06 DGNJDZ-PZTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Unisonic Technologies
PZTA06G-AA3-R UTC-PZTA06G-AA3-R Datasheet
124Kb / 3P
   AMPLIFIER TRANSISTOR
More results

同様の説明 - PZTA06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
PZT3904 JIANGSU-PZT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   S OT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZT3906 JIANGSU-PZT3906 Datasheet
1Mb / 4P
   S OT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
S8050 DGNJDZ-S8050 Datasheet
793Kb / 2P
   S OT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTC4376 JIANGSU-KTC4376 Datasheet
1Mb / 4P
   S OT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
KTD1302 JIANGSU-KTD1302 Datasheet
1Mb / 3P
   S OT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
PZT2907A JIANGSU-PZT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA94 JIANGSU-PZTA94 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
PZT3906 DGNJDZ-PZT3906 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZT4403 DGNJDZ-PZT4403 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA56 DGNJDZ-PZTA56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com