データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RGPR20NS43 データシート(PDF) 3 Page - Rohm

部品番号 RGPR20NS43
部品情報  430V 20A Ignition IGBT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGPR20NS43 データシート(HTML) 3 Page - Rohm

  RGPR20NS43 Datasheet HTML 1Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 2Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 3Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 4Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 5Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 6Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 7Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 8Page - Rohm RGPR20NS43 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Datasheet
RGPR20NS43
lElectrical Characteristics
(at Tj = 25°C unless otherwise specified)
*1) Assurance items according to our measurement definition (Fig.18)
*2) Design assurance items
Ω
Gate - Emitter Resistance
RGE
8
16
24
250
-
-
mJ
150
-
-
mJ
Tj = 25°C
Gate Series Resistance
RG
70
100
V
Total Gate Charge
Qg
VCE = 12V, IC = 10A,
VGE = 5V
-
14
-
nC
-
1.90
-
Collector - Emitter Saturation
Voltage
VCE(sat)
Tj = 150°C
130
Tj = 150°C*2
-
1.5
-
Fall Time*1
tf
-
3.9
-
td(off)
IC = 8A, VCC = 300V,
VGE = 5V, RG = 100Ω,
L=5mH, Tj=150°C
Avalanche Energy (Single Pulse)
EAS
L = 5mH, VGE = 5V,
VCC = 30V, RG = 1kΩ,
μs
Rise Time*1
tr
-
0.23
-
Turn - off Delay Time*1
-
0.16
-
Turn - on Delay Time*1
td(on)
4.0
0.09
0.17
0.50
Rise Time*1,*2
tr
0.10
0.18
0.50
IC = 8A, VCC = 300V,
VGE = 5V, RG = 100Ω,
L=5mH, Tj=25°C
Turn - on Delay Time*1,*2
td(on)
Fall Time*1,*2
tf
1.4
2.4
6.0
μs
pF
Output Capacitance
Coes
VGE = 0V
-
175
-
Reverse Transfer Capacitance
Cres
f = 1MHz
-
55
-
Input Capacitance
Cies
VCE = 10V
-
1000
-
Turn - off Delay Time*1,*2
td(off)
0.8
1.3
Parameter
Symbol
Conditions
Values
Unit
Min.
Typ.
Max.
Tj = 25°C
-
1.70
2.10
IC = 10A, VGE = 4V
V
3/9
2017.05 - Rev.A


同様の部品番号 - RGPR20NS43

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGPR20NL43HR ROHM-RGPR20NL43HR Datasheet
921Kb / 10P
   430V 20A Ignition IGBT
2019.07 - Rev.A
More results

同様の説明 - RGPR20NS43

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGPR10BM40FH ROHM-RGPR10BM40FH Datasheet
1Mb / 10P
   430V 20A Ignition IGBT
RGPZ10BM40FH ROHM-RGPZ10BM40FH Datasheet
1Mb / 10P
   430V 20A Ignition IGBT
RGPZ10BM40 ROHM-RGPZ10BM40 Datasheet
1Mb / 9P
   430V 20A Ignition IGBT
RGPR20NL43HR ROHM-RGPR20NL43HR Datasheet
921Kb / 10P
   430V 20A Ignition IGBT
2019.07 - Rev.A
logo
ON Semiconductor
NGB8202N ONSEMI-NGB8202N_06 Datasheet
144Kb / 7P
   Ignition IGBT
August, 2006 ??Rev. 5
NGB8206NTF4G ONSEMI-NGB8206NTF4G Datasheet
129Kb / 9P
   Ignition IGBT
February, 2012 ??Rev. 9
NGD8201N ONSEMI-NGD8201N Datasheet
110Kb / 7P
   Ignition IGBT
August, 2006 ??Rev. 7
NGD8201N ONSEMI-NGD8201N Datasheet
147Kb / 7P
   Ignition IGBT
August, 2006 ??Rev. 7
CS8312 ONSEMI-CS8312 Datasheet
59Kb / 8P
   IGBT Ignition Predriver
March, 2001 ??Rev. 4
ISL9V3040X3ST-F085C ONSEMI-ISL9V3040X3ST-F085C Datasheet
3Mb / 9P
   EcoSPARK Ignition IGBT
August, 2019 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com