データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RGT8NL65D データシート(PDF) 7 Page - Rohm

部品番号 RGT8NL65D
部品情報  650V 4A Field Stop Trench IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGT8NL65D データシート(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button RGT8NL65D Datasheet HTML 3Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 4Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 5Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 6Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 7Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 8Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 9Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 10Page - Rohm RGT8NL65D Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
www.rohm.com
© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Datasheet
RGT8NL65D
Electrical Characteristic Curves
Gate To Emitter Voltage : VGE [V]
Gate To Emitter Voltage : VGE [V]
Collector Current : IC [A]
Fig.12 Typical Switching Time
vs. Gate Resistance
Gate Resistance : RG [Ω]
Fig.9 Typical Collector To Emitter Saturation Voltage
vs. Gate To Emitter Voltage
Fig.10 Typical Collector To Emitter Saturation Voltage
vs. Gate To Emitter Voltage
Fig.11 Typical Switching Time
vs. Collector Current
0
5
10
15
20
510
15
20
Tj= 25ºC
IC= 2A
IC= 8A
IC= 4A
0
5
10
15
20
5
101520
Tj= 175ºC
IC= 2A
IC= 8A
IC= 4A
1
10
100
1000
02
46
8
10
tf
VCC=400V, VGE=15V
RG=50Ω, Tj=175ºC
Inductive load
td(off)
td(on)
tr
1
10
100
1000
0
102030
4050
tf
td(off)
VCC=400V, IC=4A
VGE=15V, Tj=175ºC
Inductive load
td(on)
tr
7/11
2017.05 - Rev.A


同様の部品番号 - RGT8NL65D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGT8NS65D ROHM-RGT8NS65D Datasheet
721Kb / 12P
   650V 4A Field Stop Trench IGBT
More results

同様の説明 - RGT8NL65D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGT8BM65D ROHM-RGT8BM65D Datasheet
705Kb / 12P
   650V 4A Field Stop Trench IGBT
RGT8NS65D ROHM-RGT8NS65D Datasheet
721Kb / 12P
   650V 4A Field Stop Trench IGBT
RGT8TM65D ROHM-RGT8TM65D Datasheet
1Mb / 11P
   650V 4A Field Stop Trench IGBT
2018.01 - Rev.A
RGT40TS65D ROHM-RGT40TS65D Datasheet
733Kb / 12P
   650V 20A Field Stop Trench IGBT
RGS00TS65D ROHM-RGS00TS65D Datasheet
976Kb / 13P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTH60TS65 ROHM-RGTH60TS65 Datasheet
1Mb / 11P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGTV00TS65 ROHM-RGTV00TS65 Datasheet
1Mb / 11P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGT30NS65D ROHM-RGT30NS65D Datasheet
789Kb / 12P
   650V 15A Field Stop Trench IGBT
RGT40NS65D ROHM-RGT40NS65D Datasheet
845Kb / 12P
   650V 20A Field Stop Trench IGBT
RGTH60TK65D ROHM-RGTH60TK65D Datasheet
885Kb / 13P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com