データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RGT50TM65D データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 RGT50TM65D
部品情報  650V 25A Field Stop Trench IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGT50TM65D データシート(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button RGT50TM65D Datasheet HTML 2Page - Rohm RGT50TM65D Datasheet HTML 3Page - Rohm RGT50TM65D Datasheet HTML 4Page - Rohm RGT50TM65D Datasheet HTML 5Page - Rohm RGT50TM65D Datasheet HTML 6Page - Rohm RGT50TM65D Datasheet HTML 7Page - Rohm RGT50TM65D Datasheet HTML 8Page - Rohm RGT50TM65D Datasheet HTML 9Page - Rohm RGT50TM65D Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
www.rohm.com
© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Datasheet
RGT50TM65D
Electrical Characteristic Curves
Fig.5 Typical Output Characteristics
Collector To Emitter Voltage : VCE[V]
Fig.6 Typical Output Characteristics
Collector To Emitter Voltage : VCE[V]
Fig.7 Typical Transfer Characteristics
Gate To Emitter Voltage : VGE [V]
Fig.8 Typical Collector To Emitter Saturation Voltage
vs. Junction Temperature
Junction Temperature : Tj [ºC]
0
15
30
45
60
75
012345
Tj= 175ºC
VGE= 20V
VGE= 12V
VGE= 10V
VGE= 15V
VGE= 8V
0
15
30
45
60
75
01
23
45
Tj= 25ºC
VGE= 20V
VGE= 15V
VGE= 12V
VGE= 10V
VGE= 8V
0
10
20
30
40
50
02468
10
12
VCE= 10V
Tj= 25ºC
Tj= 175ºC
0
1
2
3
4
25
50
75
100
125
150
175
IC= 50A
IC= 12A
IC= 25A
VGE= 15V
6/11
2017.05 - Rev.A


同様の部品番号 - RGT50TM65D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGT50TS65D ROHM-RGT50TS65D Datasheet
735Kb / 12P
   650V 25A Field Stop Trench IGBT
More results

同様の説明 - RGT50TM65D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGT50NL65D ROHM-RGT50NL65D Datasheet
1Mb / 13P
   650V 25A Field Stop Trench IGBT
RGTH50TK65 ROHM-RGTH50TK65 Datasheet
740Kb / 11P
   650V 25A Field Stop Trench IGBT
RGTH50TK65D ROHM-RGTH50TK65D Datasheet
882Kb / 13P
   650V 25A Field Stop Trench IGBT
RGT50TS65D ROHM-RGT50TS65D Datasheet
735Kb / 12P
   650V 25A Field Stop Trench IGBT
RGTH50TS65 ROHM-RGTH50TS65 Datasheet
682Kb / 10P
   650V 25A Field Stop Trench IGBT
RGTH50TS65D ROHM-RGTH50TS65D Datasheet
731Kb / 12P
   650V 25A Field Stop Trench IGBT
RGT50NS65D ROHM-RGT50NS65D Datasheet
743Kb / 12P
   650V 25A Field Stop Trench IGBT
2016.01 - Rev.A
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM25N135FT HMSEMI-HM25N135FT Datasheet
752Kb / 9P
   1350V /25A Trench Field Stop IGBT
logo
Fairchild Semiconductor
FGH25N120FTDS FAIRCHILD-FGH25N120FTDS Datasheet
711Kb / 9P
   1200V, 25A Field Stop Trench IGBT
FGA25N120FTD FAIRCHILD-FGA25N120FTD Datasheet
815Kb / 9P
   1200V, 25A Field Stop Trench IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com