データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RGTH00TK65D データシート(PDF) 8 Page - Rohm

部品番号 RGTH00TK65D
部品情報  650V 50A Field Stop Trench IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGTH00TK65D データシート(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button RGTH00TK65D Datasheet HTML 4Page - Rohm RGTH00TK65D Datasheet HTML 5Page - Rohm RGTH00TK65D Datasheet HTML 6Page - Rohm RGTH00TK65D Datasheet HTML 7Page - Rohm RGTH00TK65D Datasheet HTML 8Page - Rohm RGTH00TK65D Datasheet HTML 9Page - Rohm RGTH00TK65D Datasheet HTML 10Page - Rohm RGTH00TK65D Datasheet HTML 11Page - Rohm RGTH00TK65D Datasheet HTML 12Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RGTH00TK65D
lElectrical Characteristic Curves
Fig.13 Typical Switching Energy Losses
vs. Collector Current
Collector Current : I
C [A]
Fig.14 Typical Switching Energy Losses
vs. Gate Resistance
Gate Resistance : R
G [Ω]
Fig.15 Typical Capacitance
vs. Collector To Emitter Voltage
Collector To Emitter Voltage : V
CE[V]
Fig.16 Typical Gate Charge
Gate Charge : Q
g [nC]
0.01
0.1
1
10
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E
off
V
CC=400V, VGE=15V
R
G=10Ω, Tj=175ºC
Inductive load
E
on
1
10
100
1000
10000
0.01
0.1
1
10
100
Cies
f=1MHz
V
GE=0V
T
j=25ºC
Coes
Cres
0.01
0.1
1
10
0
10
20
30
40
50
E
off
E
on
V
CC=400V, IC=50A
V
GE=15V, Tj=175ºC
Inductive load
0
5
10
15
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
V
CC=300V
I
C=50A
T
j=25ºC
8/11
2016.01 - Rev.A


同様の部品番号 - RGTH00TK65D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGTH00TK65 ROHM-RGTH00TK65 Datasheet
750Kb / 11P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
More results

同様の説明 - RGTH00TK65D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGTH00TK65 ROHM-RGTH00TK65 Datasheet
750Kb / 11P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTV00TK65 ROHM-RGTV00TK65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
RGS00TS65D ROHM-RGS00TS65D Datasheet
976Kb / 13P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTV00TS65 ROHM-RGTV00TS65 Datasheet
1Mb / 11P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMG50N65T HMSEMI-HMG50N65T Datasheet
1Mb / 8P
   650V /50A Trench Field Stop IGBT
logo
Rohm
RGT00TS65D ROHM-RGT00TS65D Datasheet
733Kb / 12P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTH00TS65D ROHM-RGTH00TS65D Datasheet
671Kb / 12P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTH00TS65 ROHM-RGTH00TS65 Datasheet
687Kb / 10P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTV00TK65D ROHM-RGTV00TK65D Datasheet
1Mb / 12P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
RGW00TK65 ROHM-RGW00TK65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com