データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RGTH60TS65 データシート(PDF) 7 Page - Rohm

部品番号 RGTH60TS65
部品情報  650V 30A Field Stop Trench IGBT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGTH60TS65 データシート(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button RGTH60TS65 Datasheet HTML 3Page - Rohm RGTH60TS65 Datasheet HTML 4Page - Rohm RGTH60TS65 Datasheet HTML 5Page - Rohm RGTH60TS65 Datasheet HTML 6Page - Rohm RGTH60TS65 Datasheet HTML 7Page - Rohm RGTH60TS65 Datasheet HTML 8Page - Rohm RGTH60TS65 Datasheet HTML 9Page - Rohm RGTH60TS65 Datasheet HTML 10Page - Rohm RGTH60TS65 Datasheet HTML 11Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RGTH60TS65
Electrical Characteristic Curves
Fig.13 Typical Switching Energy Losses
vs. Collector Current
Collector Current : IC [A]
Fig.14 Typical Switching Energy Losses
vs. Gate Resistance
Gate Resistance : RG [Ω]
Fig.15 Typical Capacitance
vs. Collector To Emitter Voltage
Collector To Emitter Voltage : VCE[V]
Fig.16 Typical Gate Charge
Gate Charge : Qg [nC]
0.01
0.1
1
10
0
1020304050
60
Eoff
VCC=400V, VGE=15V
RG=10Ω, Tj=175ºC
Inductive load
Eon
1
10
100
1000
10000
0.01
0.1
1
10
100
Cies
f=1MHz
VGE=0V
Tj=25ºC
Coes
Cres
0.01
0.1
1
10
0
1020304050
Eoff
Eon
VCC=400V, IC=30A
VGE=15V, Tj=175ºC
Inductive load
0
5
10
15
0
1020
3040
5060
VCC=300V
IC=30A
Tj=25ºC
7/9
2015.10 - Rev.C


同様の部品番号 - RGTH60TS65

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGTH60TS65D ROHM-RGTH60TS65D Datasheet
731Kb / 12P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
More results

同様の説明 - RGTH60TS65

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGTH60TK65D ROHM-RGTH60TK65D Datasheet
885Kb / 13P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGTH60TK65 ROHM-RGTH60TK65 Datasheet
743Kb / 11P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGTH60TS65D ROHM-RGTH60TS65D Datasheet
731Kb / 12P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
TGTH60TS65 ROHM-TGTH60TS65 Datasheet
683Kb / 10P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGT60TS65D ROHM-RGT60TS65D Datasheet
731Kb / 12P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGCL60TK60 ROHM-RGCL60TK60 Datasheet
759Kb / 11P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGTV60TS65D ROHM-RGTV60TS65D Datasheet
1Mb / 13P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGS60TS65D ROHM-RGS60TS65D Datasheet
901Kb / 13P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGTV60TS65 ROHM-RGTV60TS65 Datasheet
1Mb / 11P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
RGTV60TK65 ROHM-RGTV60TK65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V 30A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com