データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RGTH80TK65D データシート(PDF) 8 Page - Rohm

部品番号 RGTH80TK65D
部品情報  650V 40A Field Stop Trench IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGTH80TK65D データシート(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button RGTH80TK65D Datasheet HTML 4Page - Rohm RGTH80TK65D Datasheet HTML 5Page - Rohm RGTH80TK65D Datasheet HTML 6Page - Rohm RGTH80TK65D Datasheet HTML 7Page - Rohm RGTH80TK65D Datasheet HTML 8Page - Rohm RGTH80TK65D Datasheet HTML 9Page - Rohm RGTH80TK65D Datasheet HTML 10Page - Rohm RGTH80TK65D Datasheet HTML 11Page - Rohm RGTH80TK65D Datasheet HTML 12Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RGTH80TK65D
lElectrical Characteristic Curves
Fig.13 Typical Switching Energy Losses
vs. Collector Current
Collector Current : I
C [A]
Fig.14 Typical Switching Energy Losses
vs. Gate Resistance
Gate Resistance : R
G [Ω]
Fig.15 Typical Capacitance
vs. Collector To Emitter Voltage
Collector To Emitter Voltage : V
CE[V]
Fig.16 Typical Gate Charge
Gate Charge : Q
g [nC]
0.01
0.1
1
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
E
off
V
CC=400V, VGE=15V
R
G=10Ω, Tj=175ºC
Inductive load
E
on
1
10
100
1000
10000
0.01
0.1
1
10
100
Cies
f=1MHz
V
GE=0V
T
j=25ºC
Coes
Cres
0.01
0.1
1
10
0
10
20
30
40
50
E
off
E
on
V
CC=400V, IC=40A
V
GE=15V, Tj=175ºC
Inductive load
0
5
10
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
V
CC=300V
I
C=40A
T
j=25ºC
8/11
2016.01 - Rev.A


同様の部品番号 - RGTH80TK65D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGTH80TK65 ROHM-RGTH80TK65 Datasheet
811Kb / 11P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
More results

同様の説明 - RGTH80TK65D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RGS80TS65HR ROHM-RGS80TS65HR Datasheet
405Kb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.02 - Rev.A
RGW80TK65E ROHM-RGW80TK65E Datasheet
1Mb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2018.03 - Rev.A
RGTV80TS65 ROHM-RGTV80TS65 Datasheet
974Kb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.12 - Rev.A
RGS80TS65D ROHM-RGS80TS65D Datasheet
905Kb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTH80TS65D ROHM-RGTH80TS65D Datasheet
1Mb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTH80TK65 ROHM-RGTH80TK65 Datasheet
811Kb / 11P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTH80TS65 ROHM-RGTH80TS65 Datasheet
1,007Kb / 11P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTV80TS65D ROHM-RGTV80TS65D Datasheet
1Mb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.12 - Rev.A
RGW80TK65 ROHM-RGW80TK65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
RGT80TS65D ROHM-RGT80TS65D Datasheet
733Kb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com