データシートサーチシステム |
|
MSP34X1G データシート(PDF) 80 Page - Micronas |
|
MSP34X1G データシート(HTML) 80 Page - Micronas |
80 / 104 page MSP 34x1G PRELIMINARY DATA SHEET 80 Micronas EIA-J Characteristics (MSP Standard Code = 30hex) S/NEIAJ S/N of EIA-J Stereo Signal S/N of EIA-J Sub-Channel DACp_s, SCn_OUT_s1) 60 60 dB dB 1 kHz L or R, 100% modulation, 75 µs deemphasis, RMS unweighted 0 to 15 kHz THDEIAJ THD +N of EIA-J Stereo Signal THD +N of EIA-J Sub-Channel 0.2 0.3 % % fREIAJ Frequency Response of EIA-J Stereo, 50 Hz...12 kHz Frequency Response of EIA-J Sub-Channel, 50 Hz...12 kHz −0.5 −1.0 0.5 0.5 dB dB 100% modulation, 75 µs deemphasis XTALKEIAJ Main → SUB Sub → MAIN 66 80 dB dB 1 kHz L or R, 100% modula- tion, 75 µs deemphasis, Bandpass 1 kHz SEPEIAJ Stereo Separation 50 Hz...5 kHz 50 Hz...10 kHz 35 28 dB dB EIA-J Stereo Signal, L or R 100% modulation FM-Radio Characteristics (MSP Standard Code = 40hex) S/NUKW S/N of FM-Radio Stereo Signal DACp_s, SCn_OUT_s1) 68 dB 1 kHz L or R, 100% modula- tion, 75 µs deemphasis, RMS unweighted 0 to 15 kHz THDUKW THD +N of FM-Radio Stereo Signal 0.1 % fRUKW Frequency Response of FM-Radio Stereo 50 Hz...15 kHz −1.0 +0.5 dB L or R, 1%...100% modula- tion, 75 µs deemphasis SEPUKW Stereo Separation 50 Hz...15 kHz 45 dB fPilot Pilot Frequency Range ANA_IN1+ ANA_IN2+ 18.844 19.125 kHz standard FM radio stereo signal 1) “n” means “1” or “2”; “s” means “L” or “R”; “p” means “M’’ or ‘‘A’’ Symbol Parameter Pin Name Min. Typ. Max. Unit Test Conditions |
同様の部品番号 - MSP34X1G |
|
同様の説明 - MSP34X1G |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |