データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LGY870 データシート(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LGY870
部品情報  Coupling into Light Guides
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGY870 データシート(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LGY870_14 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LGY870_14 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGY870_14 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGY870_14 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGY870_14 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGY870_14 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LGY870_14 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LGY870_14 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LGY870_14 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
2014-10-16
8
Version 1.1 (not for new design)
LG Y870
Forward Current 7) page 19
Durchlassstrom 7) Seite 19
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 19 , 8) page 19
Relative Lichtstärke 7) Seite 19 , 8) Seite 19
IV/IV(10 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 19
Relative Lichtstärke 7) Seite 19
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 10 mA
10 -1
V
5
OHL01263
I
F
F
V
0
10
1
10
2
10
5
mA
1
1.4
1.8
2.2
2.6
3
3.4
OHL02313
green
I
V (10 mA)
I
V
10
1
10
0
5
10
-1
5
10
0
10
-2
10
5
1
I
mA
F
10
2
green
0
OHL01101
˚C
j
T
0
20
40
60
80
100
V
V (25 ˚C)
I
I
0.4
0.8
1.2
1.6
2


同様の部品番号 - LGY870_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LGY870-J2K2-1 OSRAM-LGY870-J2K2-1 Datasheet
132Kb / 13P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
LGY870-J2M1-1 OSRAM-LGY870-J2M1-1 Datasheet
498Kb / 20P
   white SMT package, colorless clear resin
LGY870-K2M1-1 OSRAM-LGY870-K2M1-1 Datasheet
132Kb / 13P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
More results

同様の説明 - LGY870_14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LSGT77K OSRAM-LSGT77K Datasheet
365Kb / 16P
   coupling into light guides
LYT679 OSRAM-LYT679 Datasheet
440Kb / 19P
   Coupling into Light Guides
LYP47K OSRAM-LYP47K_13 Datasheet
519Kb / 20P
   Coupling into light guides
LBA6SG OSRAM-LBA6SG_15 Datasheet
551Kb / 21P
   Coupling into light guides
LGT770 OSRAM-LGT770 Datasheet
428Kb / 19P
   Coupling into Light Guides
LWY8SG OSRAM-LWY8SG_14 Datasheet
556Kb / 22P
   Coupling into Light Guides
LSP476 OSRAM-LSP476 Datasheet
599Kb / 21P
   Coupling into Light Guides
LCBA6SG OSRAM-LCBA6SG Datasheet
492Kb / 23P
   Coupling into light guides
LGP47K OSRAM-LGP47K_15 Datasheet
568Kb / 21P
   Coupling into Light Guides
LOA67K OSRAM-LOA67K Datasheet
471Kb / 19P
   Coupling into light guides
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com