データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LOA67K データシート(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LOA67K
部品情報  Coupling into light guides
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOA67K データシート(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LOA67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOA67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOA67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOA67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOA67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOA67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOA67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LOA67K Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LOA67K Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
Version 1.2
LO A67K
2013-10-02
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 6) page 18
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 6) Seite 18
Irel= f (λ); TS = 25 °C; IF = 2 mA
Radiation Characteristics 6) page 18
Abstrahlcharakteristik 6) Seite 18
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
OHL00555
400
0
20
40
60
80
100
%
Ι
rel
λ
nm
450
500
550
600
650
700
yellow
super-red
orange
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚


同様の部品番号 - LOA67K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LOA67K OSRAM-LOA67K Datasheet
425Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
ams AG
LOA67K AMSCO-LOA67K Datasheet
1Mb / 23P
   SIDELED® Ambient Lighting
Version 1.6 2022-09-01
LOA67K-K1M2-24 AMSCO-LOA67K-K1M2-24 Datasheet
1Mb / 23P
   SIDELED® Ambient Lighting
Version 1.6 2022-09-01
More results

同様の説明 - LOA67K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LSGT77K OSRAM-LSGT77K Datasheet
365Kb / 16P
   coupling into light guides
LYT679 OSRAM-LYT679 Datasheet
440Kb / 19P
   Coupling into Light Guides
LYP47K OSRAM-LYP47K_13 Datasheet
519Kb / 20P
   Coupling into light guides
LBA6SG OSRAM-LBA6SG_15 Datasheet
551Kb / 21P
   Coupling into light guides
LGT770 OSRAM-LGT770 Datasheet
428Kb / 19P
   Coupling into Light Guides
LWY8SG OSRAM-LWY8SG_14 Datasheet
556Kb / 22P
   Coupling into Light Guides
LSP476 OSRAM-LSP476 Datasheet
599Kb / 21P
   Coupling into Light Guides
LCBA6SG OSRAM-LCBA6SG Datasheet
492Kb / 23P
   Coupling into light guides
LGP47K OSRAM-LGP47K_15 Datasheet
568Kb / 21P
   Coupling into Light Guides
LGY870 OSRAM-LGY870_14 Datasheet
498Kb / 20P
   Coupling into Light Guides
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com