データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5390BCP-5-REEL7 データシート(PDF) 11 Page - Analog Devices

部品番号 AD5390BCP-5-REEL7
部品情報  8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single- Supply, 12-/14-Bit Voltage Output DACs
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5390BCP-5-REEL7 データシート(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5390BCP-5-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5390BCP-5-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5390BCP-5-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5390BCP-5-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5390BCP-5-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5390BCP-5-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5390BCP-5-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5390BCP-5-REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5390BCP-5-REEL7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 44 page
background image
AD5390/AD5391/AD5392
Rev. A | Page 11 of 44
SDO
SCLK
SYNC
DIN
LDAC
t1
24
48
t3
t2
t21
t22
t7
t4
t8
t9
DB23
DB0
DB23
DB0
DB0
INPUT WORD FOR DAC N
INPUT WORD FOR DAC N+1
UNDEFINED
INPUT WORD FOR DAC N
t20
t23
t13
DB23
Figure 2. Serial Interface Timing Diagram (Daisy-Chain Mode)
t1
24
24
1
2
t3
t2
t5
t7
t4
t6
t8
t9
t10
t13
t12
t14
t17
t13
t15
t18
t19
t16
VOUT2
CLR
VOUT
1LDAC ACTIVE DURING BUSY
2LDAC ACTIVE DURING BUSY
SCLK
SYNC
DIN
BUSY
LDAC1
LDAC2
VOUT1
DB0
DB23
t17
t11
Figure 3. Serial Interface Timing Diagram (Standalone Mode)


同様の部品番号 - AD5390BCP-5-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5390BCP-5 AD-AD5390BCP-5 Datasheet
616Kb / 40P
   32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit, Voltage Output DAC
REV. 0
AD5390BCP-5 AD-AD5390BCP-5 Datasheet
766Kb / 28P
   32-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC
Rev. PrA
More results

同様の説明 - AD5390BCP-5-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5391 AD-AD5391_15 Datasheet
900Kb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output
Rev. F
AD5392 AD-AD5392_15 Datasheet
900Kb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output
Rev. F
AD5390 AD-AD5390_15 Datasheet
900Kb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output
Rev. F
AD5390 AD-AD5390_12 Datasheet
1Mb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output
Rev. E
AD5551 AD-AD5551 Datasheet
208Kb / 12P
   5 V, Serial-Input Voltage-Output, 14-Bit DACs
REV. 0
AD5541 AD-AD5541 Datasheet
186Kb / 12P
   5 V, Serial-Input Voltage-Output, 16-Bit DACs
REV. A
AD5384 AD-AD5384 Datasheet
1Mb / 36P
   40-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, Serial, 14-Bit Voltage Output DAC
REV. A
AD5530 AD-AD5530 Datasheet
407Kb / 16P
   Serial Input, Voltage Output 12-/14-Bit DACs
REV. 0
AD5382 AD-AD5382 Datasheet
616Kb / 40P
   32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit, Voltage Output DAC
REV. 0
AD5551 AD-AD5551_10 Datasheet
460Kb / 16P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 14-Bit DACs
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com