データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4007GP データシート(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

部品番号 1N4007GP
部品情報  Standard Recovery Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
ホームページ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

1N4007GP データシート(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  1N4007GP Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 1N4007GP Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1N4001GP ... 1N4007GP, 1N4001-Q ... 1N4007-Q
1N4001GP ... 1N4007GP, 1N4001-Q ... 1N4007-Q
Standard Recovery Rectifier Diodes
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug
IFAV = 1 A
VF
< 1.1 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 27/30 A
trr
~ 1500 ns
Version 2017-06-16
~DO-41 / ~DO-204AC
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Special grade 1)
Version -Q: AEC-Q101 compliant 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Sonderausführung 1)
Version -Q: AEC-Q101 konform 1)
Features
Glass passivated junction
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
Glaspassivierte Sperrschicht
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
5000
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
0.4 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
1N4001GP / 1N4001-Q
50
50
1N4002GP / 1N4002-Q
100
100
1N4004GP / 1N4004-Q
400
400
1N4005GP / 1N4005-Q
600
600
1N4007GP / 1N4007-Q
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 75°C
TA = 100°C
IFAV
1 A 3)
0.8 A 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
5.4 A 3)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
27 A
30 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
3.6 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
Ø 0.77
±0.07
Ø 2.6±0.2


同様の部品番号 - 1N4007GP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
1N4007GP FAIRCHILD-1N4007GP Datasheet
41Kb / 3P
   1.0 Ampere Glass Passivated Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
1N4007GP DIOTEC-1N4007GP Datasheet
95Kb / 2P
   Glass Passivated Silicon Rectifier Diodes
logo
General Semiconductor
1N4007GP GE-1N4007GP Datasheet
61Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
1N4007GP DIOTEC-1N4007GP Datasheet
96Kb / 2P
   Glass Passivated Silicon Rectifier Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4007GP MCC-1N4007GP Datasheet
79Kb / 3P
   1 Amp Glass PassivatedRectifier 50 - 1000 Volts
More results

同様の説明 - 1N4007GP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diotec Semiconductor
1N4001 DIOTEC-1N4001_1 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50 Datasheet
136Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY2000 SUNMATE-BY2000 Datasheet
551Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
P2500A DIOTEC-P2500A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
PX1500A DIOTEC-PX1500A_15 Datasheet
140Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
BY251 DIOTEC-BY251_15 Datasheet
94Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000A DIOTEC-P2000A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000ATL DIOTEC-P2000ATL_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
1N4001 DIOTEC-1N4001_17 Datasheet
142Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
1N4001S DIOTEC-1N4001S Datasheet
143Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
1N5059 DIOTEC-1N5059_15 Datasheet
136Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com