データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8221BR データシート(PDF) 9 Page - Analog Devices

部品番号 AD8221BR
部品情報  Precision Instrumentation Amplifier
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8221BR データシート(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD8221BR Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8221BR Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8221BR Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8221BR Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8221BR Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8221BR Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8221BR Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8221BR Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8221BR Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
AD8221
Rev. A | Page 9 of 20
0
20
10
30
LOAD RESISTANCE (
Ω)
10
1
100
1k
10k
VS = ±15V
Figure 21. Output Voltage Swing vs. Load Resistance
–VS+0
+1
+2
+3
–3
–2
–1
+VS–0
0123456789
10
11
12
OUTPUT CURRENT (mA)
SOURCING
SINKING
Figure 22. Output Voltage Swing vs. Output Current, G = 1
–10
–8–6–4–2
0
2
4
6
8
10
VS = ±15V
OUTPUT VOLTAGE (V)
Figure 23. Gain Nonlinearity, G = 1, RL = 10 kΩ
VS = ±15V
–10
–8–6–4–2
0
2
4
6
8
10
OUTPUT VOLTAGE (V)
Figure 24. Gain Nonlinearity, G = 100, RL = 10 kΩ
VS = ±15V
–10
–8–6–4–2
0
2
4
6
8
10
OUTPUT VOLTAGE (V)
Figure 25. Gain Nonlinearity, G = 1000, RL = 10 kΩ
1
100
10
1k
1
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
GAIN = 1
GAIN = 1000
BW LIMIT
GAIN = 10
GAIN = 100
GAIN = 1000
Figure 26. Voltage Noise Spectral Density vs. Frequency (G = 1 to 1000)


同様の部品番号 - AD8221BR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8221BR AD-AD8221BR Datasheet
708Kb / 24P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. B
AD8221BR AD-AD8221BR Datasheet
512Kb / 24P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
AD8221BR AD-AD8221BR Datasheet
668Kb / 25P
   Precision Instrumentation Amplifier
AD8221BR-REEL AD-AD8221BR-REEL Datasheet
708Kb / 24P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. B
AD8221BR-REEL AD-AD8221BR-REEL Datasheet
512Kb / 24P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
More results

同様の説明 - AD8221BR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD624 AD-AD624 Datasheet
691Kb / 15P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
logo
Burr-Brown (TI)
INA114AG BURR-BROWN-INA114AG Datasheet
430Kb / 13P
   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD624 AD-AD624_16 Datasheet
468Kb / 17P
   Precision Instrumentation Amplifier
logo
Texas Instruments
INA114 TI1-INA114 Datasheet
758Kb / 17P
[Old version datasheet]   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Burr-Brown (TI)
INA115 BURR-BROWN-INA115 Datasheet
211Kb / 11P
   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD620MIL AD-AD620MIL_15 Datasheet
1Mb / 4P
   PRECISION INSTRUMENTATION AMPLIFIER
REV. A
AD524SE AD-AD524SE Datasheet
614Kb / 28P
   Precision Instrumentation Amplifier
Rev. F
AD624ADZ AD-AD624ADZ Datasheet
574Kb / 17P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
AD8221 AD-AD8221_15 Datasheet
512Kb / 24P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
AD524 AD-AD524_16 Datasheet
519Kb / 29P
   Precision Instrumentation Amplifier
AD8221 AD-AD8221_16 Datasheet
668Kb / 25P
   Precision Instrumentation Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com