データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CA11847 データシート(PDF) 1 Page - Ledil, Inc.

部品番号 CA11847
部品情報  Tina Assembly
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LEDIL [Ledil, Inc.]
ホームページ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA11847 データシート(HTML) 1 Page - Ledil, Inc.

  CA11847 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA11847 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA11847 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
PRODUCT DATASHEET
Tina series
last update 8/3/2014
DETAILS
Product Number
CA11847_TINA2-RS
Family
Tina
Type
Assembly
Color
white
Diameter
16,1 mm
Height
10,1 mm
Style
round
Optic Material
PMMA
Holder Material
Fastening
tape
Status
production ready
ROHS Compliant
Yes
Date Updated
8/03/2014
OPTICAL PROPERTIES
Viewing
Light
Effi-
LED
Angle
Beam
ciency
cd/lm
Connector
Golden Dragon+
10 deg
Real spot
93 %
18.000
-
January 31st 2018 2:15 Copyright Ledil Oy - Subject to change without prior notice - Page 1/1
Ledil Oy
Salorankatu 10
24240 SALO, Finland
http://www.ledil.com
email: ledil@ledil.com
FAX: +358-2-733 8001


同様の部品番号 - CA11847

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ledil, Inc.
CA11848 LEDIL-CA11848 Datasheet
143Kb / 3P
   Tina Assembly
CA11848 LEDIL-CA11848 Datasheet
2Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for Osram Golden Dragon
CA11848 LEDIL-CA11848_18 Datasheet
2Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for Osram Golden Dragon
More results

同様の説明 - CA11847

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ledil, Inc.
CA12346 LEDIL-CA12346 Datasheet
158Kb / 4P
   Tina Assembly
CA11848 LEDIL-CA11848 Datasheet
143Kb / 3P
   Tina Assembly
CA12046 LEDIL-CA12046 Datasheet
60Kb / 3P
   Tina Assembly
FA10643 LEDIL-FA10643 Datasheet
222Kb / 4P
   Tina Assembly
CA11176 LEDIL-CA11176 Datasheet
716Kb / 11P
   Tina Assembly
FA10886 LEDIL-FA10886 Datasheet
216Kb / 4P
   Tina Assembly
FA11199 LEDIL-FA11199 Datasheet
57Kb / 2P
   Tina Assembly
CA12347 LEDIL-CA12347 Datasheet
157Kb / 4P
   Tina Assembly
CA12047 LEDIL-CA12047 Datasheet
405Kb / 5P
   Tina Assembly
CA12426 LEDIL-CA12426 Datasheet
2Mb / 34P
   Tina Assembly
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com