データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5339BRM-REEL7 データシート(PDF) 11 Page - Analog Devices

部品番号 AD5339BRM-REEL7
部品情報  2.5 V to 5.5 V, 250 UA, 2-Wire Interface Dual-Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5339BRM-REEL7 データシート(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5339BRM-REEL7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
AD5337/AD5338/AD5339
Rev. A | Page 11 of 24
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
–1.0
–0.5
0
0.5
1.0
0
50
100
150
200
250
CODE
TA = 25°C
VDD = 5V
Figure 6. AD5337 Typical INL Plot
–3
–2
–1
0
1
2
3
0
200
400
600
800
1000
CODE
TA = 25°C
VDD = 5V
Figure 7. AD5338 Typical INL Plot
–12
–8
–4
0
4
8
12
2000
1500
500
1000
0
2500
3000
3500
4000
CODE
TA = 25°C
VDD = 5V
Figure 8. AD5339 Typical INL Plot
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0
50
100
150
200
250
CODE
TA = 25°C
VDD = 5V
Figure 9. AD5337 Typical DNL Plot
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
CODE
TA = 25°C
VDD = 5V
Figure 10. AD5338 Typical DNL Plot
–1.0
–0.5
0
0.5
1.0
2000
1500
500
1000
0
2500
3000
3500
4000
CODE
TA = 25°C
VDD = 5V
Figure 11. AD5339 Typical DNL Plot


同様の部品番号 - AD5339BRM-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5339BRM-REEL7 AD-AD5339BRM-REEL7 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250 muA, 2-Wire Interface
REV. C
More results

同様の説明 - AD5339BRM-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5301 AD-AD5301 Datasheet
178Kb / 15P
   2.5 V to 5.5 V, 120 uA, 2-Wire Interface, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5305 AD-AD5305 Datasheet
427Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. F
AD5339 AD-AD5339_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5337 AD-AD5337_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5338 AD-AD5338_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5330 AD-AD5330 Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5334 AD-AD5334 Datasheet
324Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5301 AD-AD5301_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5311 AD-AD5311_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5321 AD-AD5321_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com