データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TP20DC48S15 データシート(PDF) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

部品番号 TP20DC48S15
部品情報  20-30W 1.5KVDC isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
ホームページ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TP20DC48S15 データシート(HTML) 3 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TP20DC48S15 Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TP20DC48S15 Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TP20DC48S15 Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
TP20(30)DC series
www.gztoppower.com
TEL:0086-20-82019000
Email:sales2@gztoppower.com
Page 3 / 3
MODEL SELECTION
TP 20
D C 24 S 05 W
W:4:1 Wide voltage input range
Output voltage
S: single output
D: Dual output
Input Rated Voltage
Package type
DC-DC
Output rated power
Brand name


同様の部品番号 - TP20DC48S15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toppower Electronic Tec...
TP20DC48S15 TOPPOWER-TP20DC48S15 Datasheet
199Kb / 4P
   20W Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP20DC48S15 TOPPOWER-TP20DC48S15 Datasheet
641Kb / 3P
   20-30W 1.5KVDC isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
More results

同様の説明 - TP20DC48S15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toppower Electronic Tec...
TP20DC TOPPOWER-TP20DC_18 Datasheet
641Kb / 3P
   20-30W 1.5KVDC isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP06DA_19 TOPPOWER-TP06DA_19_05 Datasheet
263Kb / 4P
   6W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP50DG TOPPOWER-TP50DG Datasheet
388Kb / 2P
   50W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP20DD TOPPOWER-TP20DD_V01 Datasheet
811Kb / 4P
   20W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP100DH TOPPOWER-TP100DH Datasheet
741Kb / 3P
   100W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP40DG TOPPOWER-TP40DG_19 Datasheet
741Kb / 4P
   40W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP15DC_19 TOPPOWER-TP15DC_19_04 Datasheet
262Kb / 4P
   15W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP15DC TOPPOWER-TP15DC_19 Datasheet
768Kb / 4P
   15W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP10DC TOPPOWER-TP10DC Datasheet
416Kb / 4P
   10W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
TP10DA TOPPOWER-TP10DA Datasheet
775Kb / 3P
   10W 1.5KVDC isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com