データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LTK-0507-301 データシート(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

部品番号 LTK-0507-301
部品情報  Photoelektrische Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
ホームページ  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

LTK-0507-301 データシート(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  LTK-0507-301 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTK-0507-301 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
Schaltabstand
Portée
Operating distance
data sheet
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Durchmesser
Diamètre
Diameter
Photoelektrische Sensoren
Détecteurs photoélectriques
Photoelectric sensors
LT - 0507 - 30
50 mm
Reflexions - Lichttaster
Rechteckiges Gehäuse,
5 x 7 x 40 mm
Wichtigste Eigenschaften:
− Sehr kleine Baugrösse: 5 x 7 mm,
Länge 40 mm (Kabel)
− Komplettes Gerät, kein Verstärker
erforderlich
− Grosser Schaltabstand: 50 mm
− Betriebspannung 10 ... 30 VDC,
Ausgangsstrom 100 mA, kurzschluss­
geschützt
− Optikteile aus Saphir, daher problem­
lose Reinigung
− Vollständig unter Vakuum vergossen,
Schutzart IP 67
Cellules à réflexion directe
Boîtier parallélépipédique
5 x 7 x 40 mm
Caractéristiques principales:
− Encombrement extrêmement faible:
5 x 7 mm, longueur 40 mm (câble)
− Appareil complet, aucun amplificateur
nécessaire
− Portée importante de 50 mm
− Tension de service 10 ... 30 VDC,
courant de sortie 100 mA, protection
contre les courts­circuits
− Optique en saphir, nettoyage facile
− Entièrement moulé sous vide, IP 67
Diffuse sensors
Cuboid housing,
5 x 7 x 40 mm
Main features:
− Extremely small size: 5 x 7 mm, length
40 mm (cable)
− Fully self­contained, no amplifier
required
− Long operating distance of 50 mm
− Supply voltage 10 to 30 VDC, output
current 100 mA, short­circuit proof
− Sapphire optical parts, easy to clean
− Fully vacuum potted, degree of pro­
tection IP 67
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947­5­2 / DIN 44030)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Emetteur
Fréquence de modulation
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors­charge
Courant résiduel
Fréquence de commutation
Temps de commutation
Retard à la disponibilité
Lumière ambiante max., halogène
Lumière ambiante max., soleil
Réglage de la sensibilité
LED: état de la sortie (jaune)
Plage de température ambiante
Dérive en température de sn
Protection contre les courts­circuits
Protection contre les inversions
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids
Indice de protection
Protection CEM:
CEI 60947­5­2 (7.2.3.1)
CEI 61000­4­2
CEI 61000­4­3
CEI 61000­4­4
Matériau du boîtier
Matériau de la lentille
Câble de raccordement (type LTK)
Technical data:
(acc. to IEC 60947­5­2 / DIN 44030)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Emitter
Modulation frequency
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No­load supply current
Leakage current
Switching frequency
Switching time
Time delay before availability
Max. ambient light, halogen
Max. ambient light, sun
Sensitivity setting
LED: output state (yellow)
Ambient temperature range
Temperature drift of sn
Short­circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shock and vibration
Cable length
Weight
Degree of protection
EMC protection:
IEC 60947­5­2 (7.2.3.1)
IEC 61000­4­2
IEC 61000­4­3
IEC 61000­4­4
Housing material
Lens material
Connection cable (model LTK)
50 mm
≤ 10% sn
100 x 100 mm weiss / blanc / white
LED 880 nm (IR)
3 kHz
10 ... 30 VDC
≤ 20%
≤ 100 mA
≤ 2,0 V bei / à / at 100 mA
≤ 15 mA
≤ 0,1 mA
≤ 250 Hz
2,5 msec
20 msec
5'000 Lux
10'000 Lux
­
eingebaut / intégrée / built­in
0 ... + 55 oC
0,3 % / oC
eingebaut / intégrée / built­in
eingebaut / intégrée / built­in
eingebaut / intégrée / built­in
IEC 60947­5­2 / 7.4
100 m max.
40 g
IP 67
1 kV
Level 2
Level 3
Level 2
V2A / acier INOX / stainless steel
Saphir / saphir / sapphire
PVC3x0,14mm2 /18x0,1mmØ;2m
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947­5­2 / DIN 44030)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Sender
Modulationsfrequenz
Spannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Sperrstrom der Ausgänge
Schaltfrequenz
Schaltzeit
Bereitschaftsverzögerung
Fremdlichtgrenze Halogenlicht
Fremdlichtgrenze Sonnenlicht
Empfindlichkeitseinstellung
LED: Schaltzustand (gelb)
Umgebungstemperaturbereich
Temperaturdrift von sn
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht
Schutzart
EMV­Schutz:
IEC 60947­5­2 (7.2.3.1)
IEC 61000­4­2
IEC 61000­4­3
IEC 61000­4­4
Gehäusematerial
Linsenmaterial
Anschlusskabel (Typ LTK)
5x7x40mm


同様の部品番号 - LTK-0507-301

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
LTK-0507-301-501 CONTRINEX-LTK-0507-301-501 Datasheet
119Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LTK-0507-301-502 CONTRINEX-LTK-0507-301-502 Datasheet
121Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
More results

同様の説明 - LTK-0507-301

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
LRK-3031-302 CONTRINEX-LRK-3031-302 Datasheet
119Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LRS-3031-303 CONTRINEX-LRS-3031-303 Datasheet
119Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LTK-3031-301 CONTRINEX-LTK-3031-301 Datasheet
112Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LLS-3031-200 CONTRINEX-LLS-3031-200 Datasheet
117Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LFS-3031-303 CONTRINEX-LFS-3031-303 Datasheet
144Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LHK-3031-303 CONTRINEX-LHK-3031-303 Datasheet
127Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LLK-3031-202 CONTRINEX-LLK-3031-202 Datasheet
117Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LTS-1040-301-506 CONTRINEX-LTS-1040-301-506 Datasheet
106Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LLK-3031-204 CONTRINEX-LLK-3031-204 Datasheet
117Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
LTK-3031-304 CONTRINEX-LTK-3031-304 Datasheet
112Kb / 2P
   Photoelektrische Sensoren
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com