データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LTR-C23PA-PMK-301 データシート(PDF) 6 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

部品番号 LTR-C23PA-PMK-301
部品情報  PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
ホームページ  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

LTR-C23PA-PMK-301 データシート(HTML) 6 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  LTR-C23PA-PMK-301 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMK-301 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMK-301 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMK-301 Datasheet HTML 4Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMK-301 Datasheet HTML 5Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMK-301 Datasheet HTML 6Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 -
Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
LTR-C23PA-PM_Rev 3_27.01.17_PYD
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendun-
gen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige
Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Hinweis: Im Fall einer überarbeiteten Version oder Sonderausführung kann die Bezeichnung auch durch eine Endung ergänzt werden.
ERFASSUNGSBEREICH
FUNKTIONSRESERVE
Ziel-
objekt Arbeitsbereich
Erfassungsbereich
max.
90% 5...1’200 mm
3...1’500 mm
18% 15...500 mm
10...700 mm
6% 40...300 mm
30...450 mm
IO-Link-Version
1.0
SIO-Modus
Unterstützt
Prozessdaten
Erfassungsstatus u. Stabilitätsalarm
Baudrate
COM2 (38.4 kBaud)
Sonderfunktionen Ausgang Konfiguration, Schaltverzöge-
rung, Sensormodus, Erfassungs-
counter, Event-Flags, maximale u.
aktuelle Sensortemperatur
IO-Link-Spezifikationen und IODD-Dateien werden von www.
contrinex.com heruntergeladen (Register Download)
ANSCHLUSSSCHEMA
STECKERBELEGUNG
bk
4
A1
bu
3
0V
bn
1
+Ub
wh
2
A2
4
13
4
13
2
M8
M8
VERFÜGBARE TYPEN
Artikelnummer
Bezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang (A1)
Ausgang (A2)
620 600 100
LTR-C23PA-PMK-403
PNP
PVC, 2 m, 3-adrig
Hellschaltend/IO-Link -
620 600 101
LTR-C23PA-PMK-603
PNP
PVC, 2 m, 4-adrig
Hellschaltend/IO-Link Dunkelschaltend
620 600 102
LTR-C23PA-PMK-60C
PNP
PVC, 2 m, 4-adrig
Hellschaltend/IO-Link Stabilitätsalarm
620 600 103
LTR-C23PA-PMK-301
NPN
PVC, 2 m, 3-adrig
Hellschaltend
-
620 600 104
LTR-C23PA-PMK-101
NPN
PVC, 2 m, 4-adrig
Hellschaltend
Dunkelschaltend
620 600 105
LTR-C23PA-PMK-10A
NPN
PVC, 2 m, 4-adrig
Hellschaltend
Stabilitätsalarm
620 600 106
LTR-C23PA-PMS-403
PNP
Stecker M8 3-Pin
Hellschaltend/IO-Link -
620 600 107
LTR-C23PA-PMS-603
PNP
Stecker M8 4-Pin
Hellschaltend/IO-Link Dunkelschaltend
620 600 108
LTR-C23PA-PMS-60C
PNP
Stecker M8 4-Pin
Hellschaltend/IO-Link Stabilitätsalarm
620 600 109
LTR-C23PA-PMS-301
NPN
Stecker M8 3-Pin
Hellschaltend
-
620 600 110
LTR-C23PA-PMS-101
NPN
Stecker M8 4-Pin
Hellschaltend
Dunkelschaltend
620 600 111
LTR-C23PA-PMS-10A
NPN
Stecker M8 4-Pin
Hellschaltend
Stabilitätsalarm
IO-LINK-FUNKTIONALITÄTEN
AUSGANG STABILITÄTSALARM (A2)


同様の部品番号 - LTR-C23PA-PMK-301

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
LTR-C23PA-PMK-101 CONTRINEX-LTR-C23PA-PMK-101 Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-PMK-10A CONTRINEX-LTR-C23PA-PMK-10A Datasheet
498Kb / 6P
   ULTRASONIC SENSORS DIFFUSE
LTR-C23PA-PMK-60C CONTRINEX-LTR-C23PA-PMK-60C Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
More results

同様の説明 - LTR-C23PA-PMK-301

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
LTR-M18PA-PMS-101 CONTRINEX-LTR-M18PA-PMS-101 Datasheet
478Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-NMS-403 CONTRINEX-LTR-C23PA-NMS-403 Datasheet
448Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-PMS-301 CONTRINEX-LTR-C23PA-PMS-301 Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-PMK-60C CONTRINEX-LTR-C23PA-PMK-60C Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-NMK-403 CONTRINEX-LTR-C23PA-NMK-403 Datasheet
448Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LRR-C23PA-NMK-404 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMK-404 Datasheet
448Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
UST-M30MS-TLS-101 CONTRINEX-UST-M30MS-TLS-101 Datasheet
281Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-PMK-101 CONTRINEX-LTR-C23PA-PMK-101 Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-M18PA-PMS-603 CONTRINEX-LTR-M18PA-PMS-603 Datasheet
478Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
UST-M30PS-TMS-101 CONTRINEX-UST-M30PS-TMS-101 Datasheet
335Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com