データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS53L32A-BZ データシート(PDF) 11 Page - Cirrus Logic

部品番号 CS53L32A-BZ
部品情報  Low Voltage, Stereo A/D Converter
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CIRRUS [Cirrus Logic]
ホームページ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS53L32A-BZ データシート(HTML) 11 Page - Cirrus Logic

Back Button CS53L32A-BZ Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS53L32A-BZ Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS53L32A-BZ Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS53L32A-BZ Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS53L32A-BZ Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS53L32A-BZ Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS53L32A-BZ Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS53L32A-BZ Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CS53L32A-BZ Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 40 page
background image
CS53L32A
DS513F1
11
SCLK
LRCK
SDOUT
t sclkl
t slrd
t dss
MSB
t sclkh
t sclkw
Figure 1. SCLK to LRCK and SDOUT, Slave Mode
SCLK
LRCK
SDOUT
t slrd
t sdo
MSB
MSB-1
Figure 2. SCLK to LRCK and SDOUT, Master Mode
LRCK Input
6 ns
10 ns
No rising edge of MCLK allowed within this
timing window.
MCLK Input
Figure 3. Relationship Required Between LRCK and MCLK in Slave Mode


同様の部品番号 - CS53L32A-BZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS53L30 CIRRUS-CS53L30 Datasheet
3Mb / 67P
   Low-Power Quad-Channel Microphone ADC with TDM Output
More results

同様の説明 - CS53L32A-BZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
PCM1804 TI1-PCM1804_14 Datasheet
611Kb / 36P
[Old version datasheet]   STEREO A/D CONVERTER
logo
Cirrus Logic
CS4327 CIRRUS-CS4327 Datasheet
1Mb / 36P
   Low Cost, 20-Bit, Stereo, Audio D/A Converter
logo
Texas Instruments
PCM1803 TI1-PCM1803_09 Datasheet
447Kb / 23P
[Old version datasheet]   96-kHz STEREO A/D CONVERTER
PCM1807 TI1-PCM1807_15 Datasheet
796Kb / 33P
[Old version datasheet]   96-kHz Stereo A/D Converter
logo
Jiaxing Heroic Technolo...
HT5010 HEROIC-HT5010 Datasheet
586Kb / 4P
   24-Bit, 192kHz Stereo D/A Converter
logo
Holtek Semiconductor In...
HT82V738 HOLTEK-HT82V738 Datasheet
120Kb / 9P
   24-Bit Stereo Audio D/A Converter
logo
Cirrus Logic
CS5333 CIRRUS-CS5333 Datasheet
375Kb / 20P
   24-Bit, 96 kHz Stereo A/D Converter?
logo
Unisonic Technologies
M1725 UTC-M1725_15 Datasheet
221Kb / 10P
   16-BIT,96KHZ STEREO AUDIO D/A CONVERTER
M4334 UTC-M4334_15 Datasheet
248Kb / 9P
   STEREO AUDIO D/A CONVERTER 24BITS,96KHZ SAMPLING
logo
Elite Semiconductor Mem...
AD12250A ESMT-AD12250A Datasheet
132Kb / 3P
   24 bit, 96 kHz Stereo A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com