データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8004ARZ-14-REEL7 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices

部品番号 AD8004ARZ-14-REEL7
部品情報  Current Feedback Amplifier
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8004ARZ-14-REEL7 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD8004ARZ-14-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8004ARZ-14-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8004ARZ-14-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8004ARZ-14-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8004ARZ-14-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8004ARZ-14-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8004ARZ-14-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8004ARZ-14-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8004ARZ-14-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
1 V
S =
±2.5 V operation is identical to V
S = +5 V single-supply operation.
2
The N-14 package option is no longer available; the R-14 package performance may vary.
REV.
D
AD8004
–5–
TPC 4.1 100 mV Step Response; G = –2, VS =
±2.5 V or ±5 V
TPC 5.1 Step Response; G = –2, VS =
±5 V
FREQUENCY – MHz
1
–4
–9
1
500
10
40
100
–3
–2
–1
0
–5
–6
–7
–8
G = –1
G = –2
G = –10
VS = 5V
RF = 499
VIN = 50mV rms
RL = 100
N PACKAGE
TPC 6.2 Frequency Response; G = –1, –2, –10
TPC 1.1 100 mV Step Response; G = +2, VS =
±2.5 V or ±5 V
TPC 2.1 Step Response; G = +2, VS =
±5 V
FREQUENCY – MHz
2
–3
–8
1
500
10
40
100
–2
–1
0
1
–4
–5
–6
–7
G = +2,
RF = 604
G = +10,
RF = 499
RL = 100
VIN = 50mV (G = +1, +2)
VIN = 5mV (G = +10)
G = +1,
RF = 698
TPC 3. Frequency Response; G = +1, +2, +10; VS =
±5 V
Typical Performance Characteristics–


同様の部品番号 - AD8004ARZ-14-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8004AR AD-AD8004AR Datasheet
715Kb / 17P
   Quad 3000 V/s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004AR-14 AD-AD8004AR-14 Datasheet
271Kb / 16P
   Quad 3000 V/us, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. B
AD8004AR-14 AD-AD8004AR-14 Datasheet
501Kb / 16P
   Quad 3000 V/?? 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004AR-14 AD-AD8004AR-14 Datasheet
715Kb / 17P
   Quad 3000 V/s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
AD8004AR-14 AD-AD8004AR-14 Datasheet
648Kb / 17P
   Quad 3000 V/mu s, 35 mW Current Feedback Amplifier
REV. C
More results

同様の説明 - AD8004ARZ-14-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8001 AD-AD8001_17 Datasheet
329Kb / 17P
   Current Feedback Amplifier
logo
Intersil Corporation
HA-5004883 INTERSIL-HA-5004883 Datasheet
119Kb / 5P
   100MHz Current Feedback Amplifier
logo
Elantec Semiconductor
EL400C ELANTEC-EL400C Datasheet
427Kb / 11P
   200MHz Current Feedback Amplifier
logo
Linear Technology
LT1223 LINER-LT1223 Datasheet
290Kb / 12P
   100MHz Current Feedback Amplifier
logo
Intersil Corporation
HA-5004 INTERSIL-HA-5004 Datasheet
503Kb / 8P
   100MHz Current Feedback Amplifier
January 1999
logo
Harris Corporation
HA5004 HARRIS-HA5004 Datasheet
503Kb / 8P
   100MHz Current Feedback Amplifier
logo
Elantec Semiconductor
EL2160C ELANTEC-EL2160C Datasheet
566Kb / 18P
   180MHz Current Feedback Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
EL400 RENESAS-EL400 Datasheet
725Kb / 9P
   200MHz Current Feedback Amplifier
Sep 20, 2002
logo
Elantec Semiconductor
EL5192C ELANTEC-EL5192C Datasheet
372Kb / 17P
   600MHz Current Feedback Amplifier
logo
Intersil Corporation
EL2071 INTERSIL-EL2071 Datasheet
405Kb / 11P
   150MHz Current Feedback Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com