データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HCT164 データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HCT164
部品情報  8-bit serial-in, parallel-out shift register
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HCT164 データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  74HCT164 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HCT164 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT164 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT164 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT164 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT164 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT164 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT164 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT164 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
9397 750 14693
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 4 April 2005
4 of 24
Philips Semiconductors
74HC164; 74HCT164
8-bit serial-in, parallel-out shift register
6.
Pinning information
6.1 Pinning
6.2 Pin description
Fig 4.
Functional diagram
001aac616
Q0
D
FF1
Q
CP
RD
CP
DSB
DSA
MR
Q1
D
FF2
Q
CP
RD
Q2
D
FF3
Q
CP
RD
Q3
D
FF4
Q
CP
RD
Q4
D
FF5
Q
CP
RD
Q5
D
FF6
Q
CP
RD
Q6
D
FF7
Q
CP
RD
Q7
D
FF8
Q
CP
RD
(1) The die substrate is attached to the
exposed die pad using conductive die
attach material. It can not be used as
a supply pin of input.
Fig 5.
Pin configuration DIP14, SO14,
SSOP14 and TSSOP14
Fig 6.
Pin configuration DHVQFN14
164
DSA
VCC
DSB
Q7
Q0
Q6
Q1
Q5
Q2
Q4
Q3
MR
GND
CP
001aac422
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
12
11
14
13
001aac828
164
GND(1)
Transparent top view
Q3
MR
Q2
Q4
Q1
Q5
Q0
Q6
DSB
Q7
6
9
5
10
4
11
3
12
2
13
terminal 1
index area
Table 3:
Pin description
Symbol
Pin
Description
DSA
1
data input
DSB
2
data input
Q0
3
output
Q1
4
output
Q2
5
output
Q3
6
output


同様の部品番号 - 74HCT164

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HCT164 PHILIPS-74HCT164 Datasheet
54Kb / 8P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 03-4 April 2005
logo
Diodes Incorporated
74HCT164 DIODES-74HCT164 Datasheet
548Kb / 10P
   8-BIT PARALLEL-OUT SERIAL SHIFT REGISTERS
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT164 NEXPERIA-74HCT164 Datasheet
286Kb / 17P
   8-bit serial-in, parallel-out shift register
74HCT164-Q100 NEXPERIA-74HCT164-Q100 Datasheet
272Kb / 16P
   8-bit serial-in, parallel-out shift register
Rev. 2 - 11 June 2020
logo
NXP Semiconductors
74HCT164BQ NXP-74HCT164BQ Datasheet
453Kb / 20P
   8-bit serial-in, parallel-out shift register
Rev. 04-2 February 2010
More results

同様の説明 - 74HCT164

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC9164FK TOSHIBA-TC74VHC9164FK Datasheet
666Kb / 10P
   8-Bit Shift Register (Parallel-IN/ Serial-OUT, Serial -IN/ Parallel -OUT)
2018-06-22
logo
Integral Corp.
IN74LV164 INTEGRAL-IN74LV164 Datasheet
45Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
NXP Semiconductors
74LV164 PHILIPS-74LV164 Datasheet
119Kb / 12P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
1998 May 07
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC165MX FAIRCHILD-MM74HC165MX Datasheet
79Kb / 8P
   Parallel-in/Serial-out 8-Bit Shift Register
logo
Motorola, Inc
MC5474F164 MOTOROLA-MC5474F164 Datasheet
69Kb / 3P
   8-BIT SERIAL-IN, PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LV164 KODENSHI-KK74LV164 Datasheet
476Kb / 6P
   8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
logo
Texas Instruments
CD54AC164 TI-CD54AC164_08 Datasheet
457Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
CD54AC164 TI-CD54AC164_07 Datasheet
427Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT165 PHILIPS-74HC_HCT165_15 Datasheet
139Kb / 22P
   8-bit parallel-in/serial out shift register
Rev. 03-14 March 2008
74AHC_AHCT164 PHILIPS-74AHC_AHCT164_15 Datasheet
109Kb / 18P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 03-24 April 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT164 NEXPERIA-74AHCT164 Datasheet
265Kb / 16P
   8-bit serial-in/parallel-out shift register
Rev. 4 - 11 June 2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com