データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD2006 データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 2SD2006
部品情報  TRANSISTORS TO 92L TO-92LS MRT
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SD2006 データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  2SD2006 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SD2006 Datasheet HTML 2Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - 2SD2006

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SD2006 ROHM-2SD2006 Datasheet
88Kb / 2P
   1.2W PACKAGE POWER TAPED TRANSISTOR DESIGNED FOR USE WITH AN AUTOMATIC PLACEMENT MECHINE
More results

同様の説明 - 2SD2006

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB649 JIANGSU-2SB649 Datasheet
4Mb / 3P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2500 JIANGSU-2SC2500 Datasheet
2Mb / 4P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
KTA1024 JIANGSU-KTA1024 Datasheet
5Mb / 3P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
3DG8051 JIANGSU-3DG8051 Datasheet
3Mb / 3P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2236 JIANGSU-2SC2236 Datasheet
2Mb / 4P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
KTA1274 JIANGSU-KTA1274 Datasheet
8Mb / 5P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
2SC2383L DGNJDZ-2SC2383L Datasheet
1Mb / 5P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SA935 TEL-2SA935 Datasheet
116Kb / 1P
   TO-92L Plastic-Encapsulated Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTC3207 JIANGSU-KTC3207 Datasheet
4Mb / 3P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
2SC1383 JIANGSU-2SC1383 Datasheet
4Mb / 4P
   TO-92L Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com