データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ML12019-5P データシート(PDF) 3 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

部品番号 ML12019-5P
部品情報  Dual Modulus Prescaler
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
ホームページ  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML12019-5P データシート(HTML) 3 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  ML12019-5P Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12019-5P Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12019-5P Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12019-5P Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.lansdale.com
Page 3 of 4
Figure 1 shows a generic block diagram for connecting a prescaler to a PLL device
that supports dual modulus control. Application note AN535 decribes using a two-
modulus prescaler technique.By using prescaler higher frequencies can be achieve
than by a single CMOS PLL device.
ML12019
Figure 1. Generic block diagram showing prescaler connection to
PLL device
VCO
Loop Filter
Prescaler
PLL
ML145146
ML145158
ML145159
Fout
Fin
MC
MC in
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML12019
Issue B


同様の部品番号 - ML12019-5P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12019-5P LANSDALE-ML12019-5P Datasheet
958Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
More results

同様の説明 - ML12019-5P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12015 LANSDALE-ML12015 Datasheet
310Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12009 MOTOROLA-MC12009 Datasheet
214Kb / 15P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Freescale Semiconductor...
MC12019 FREESCALE-MC12019 Datasheet
237Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12015 MOTOROLA-MC12015 Datasheet
240Kb / 3P
   Dual Modulus Prescaler
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12019 LANSDALE-ML12019 Datasheet
958Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
ML12015 LANSDALE-ML12015_08 Datasheet
135Kb / 4P
   Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12018 MOTOROLA-MC12018 Datasheet
53Kb / 4P
   520MHz Dual Modulus Prescaler
MC12022A MOTOROLA-MC12022A Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12026A MOTOROLA-MC12026A Datasheet
66Kb / 6P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
logo
ON Semiconductor
MC12026A ONSEMI-MC12026A_06 Datasheet
130Kb / 6P
   1.1 GHz Dual Modulus Prescaler
January, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com