データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


MC33063AVDG データシート(Datasheet) 8 Page - ON Semiconductor

部品番号. MC33063AVDG
部品情報  1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators
ダウンロード  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo 

 8 page
background image
MC34063A, MC33063A, SC34063A, SC33063A, NCV33063A
www.onsemi.com
8
1.25 V
Ref
Reg
Vout
-12 V/100 mA
Vout
1.0
mH
+
100
Optional Filter
8
7
Rsc
0.24
6
Vin
4.5 V to 6.0 V
100
+
5
R2
8.2 k
SQ
R
Q2
Q1
Ipk
OSC
CT
Comp.
R1
953
1
2
3
4
+
1500
pF
+
-
1N5819
1000
mf
+
88
mH
VCC
CO
L
Test
Conditions
Results
Line Regulation
Vin = 4.5 V to 6.0 V, IO = 100 mA
3.0 mV =
±0.012%
Load Regulation
Vin = 5.0 V, IO = 10 mA to 100 mA
0.022 V =
±0.09%
Output Ripple
Vin = 5.0 V, IO = 100 mA
500 mVpp
Short Circuit Current
Vin = 5.0 V, RL = 0.1 W
910 mA
Efficiency
Vin = 5.0 V, IO = 100 mA
62.2%
Output Ripple With Optional Filter
Vin = 5.0 V, IO = 100 mA
70 mVpp
Figure 13. Voltage Inverting Converter
13a. External NPN Switch
13b. External PNP Saturated Switch
8
7
6
Vin
1
2
Vout
8
7
6
Vin
1
2
Vout
Figure 14. External Current Boost Connections for IC Peak Greater than 1.5 A
3
4
+
3
4
+




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl