データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC2412K データシート(PDF) 10 Page - Rohm

部品番号 2SC2412K
部品情報  General purpose small signal amplifier
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SC2412K データシート(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button 2SC2412K Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 9Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 10Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 11Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 12Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 13Page - Rohm 2SC2412K Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
2SC5658 / 2SC4617EB / 2SC4617 / 2SC4081UB / 2SC4081U3 / 2SC2412K
     
Datasheet
l
lDimensions
                                                                                           
www.rohm.com
© 2017 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
10/12
20171207 - Rev.002


同様の部品番号 - 2SC2412K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SC2412K ROHM-2SC2412K Datasheet
77Kb / 3P
   2SC4097 / 2SC1741S
2SC2412K ROHM-2SC2412K Datasheet
109Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
logo
Weitron Technology
2SC2412K WEITRON-2SC2412K Datasheet
248Kb / 5P
   NPN General Purpose Transistors
logo
Rohm
2SC2412K ROHM-2SC2412K Datasheet
109Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
2SC2412K ROHM-2SC2412K Datasheet
89Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
More results

同様の説明 - 2SC2412K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BC847B ROHM-BC847B_V01 Datasheet
1Mb / 10P
   General purpose small signal amplifier
20190128 - Rev.003
2SC4081UB ROHM-2SC4081UB Datasheet
82Kb / 4P
   General purpose small signal amplifier
2SC4617EB ROHM-2SC4617EB Datasheet
80Kb / 4P
   General purpose small signal amplifier
2SA1576UB ROHM-2SA1576UB_09 Datasheet
164Kb / 3P
   General purpose small signal amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
MPS2924 FAIRCHILD-MPS2924 Datasheet
41Kb / 1P
   NPN Small Signal General Purpose Amplifier
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N3691 NJSEMI-2N3691 Datasheet
129Kb / 1P
   NPN SMALL SIGNAL GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
AUK corp
2SC5343S AUK-2SC5343S Datasheet
214Kb / 4P
   General small signal amplifier (General small signal amplifier)
logo
Rohm
2SC4081U3HZG ROHM-2SC4081U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
   General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
2SC4081FRA ROHM-2SC4081FRA Datasheet
1Mb / 9P
   General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
20151009 - Rev.001
logo
Fairchild Semiconductor
2N5223 FAIRCHILD-2N5223 Datasheet
279Kb / 9P
   NPN Small Signal General Purpose Amplifier & Oscillator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com