データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS210A データシート(PDF) 4 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

部品番号 SS210A
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
ホームページ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

SS210A データシート(HTML) 4 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  SS210A Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS210A Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS210A Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS210A Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Schottky Barrier Rectifiers
SS28A--SS210A
SMA406AA
www.gmesemi.com
Rev.B
Production specification
Package Outline Dimensions(unit:mm)
Mounting Pad Layout(unit:mm)
Ordering Information
Part No.
Marking
Package
Shipping
SS28A
SS28A
SMA
5000 / Tape&Reel
SS29A
SS29A
SMA
5000 / Tape&Reel
SS210A
SS210A
SMA
5000 / Tape&Reel


同様の部品番号 - SS210A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS210A BILIN-SS210A Datasheet
168Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Nanjing International G...
SS210A DGNJDZ-SS210A Datasheet
160Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
First Silicon Co., Ltd
SS210A FS-SS210A Datasheet
186Kb / 2P
   VOLTAGE 20V ~ 200V 2.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
SS210A SEMTECH_ELEC-SS210A Datasheet
205Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diode Semiconductor Kor...
SS210A DSK-SS210A Datasheet
188Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY
More results

同様の説明 - SS210A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com