データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KBLA-1 データシート(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

部品番号 KBLA-1
部品情報  OSRAM OSTAR Stage
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KBLA-1 データシート(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button KBLA-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KBLA-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 25 page
background image
2018-01-03
6
Version 1.1
LE RTDCY S2WN
Farbortgruppen
3) Seite 25
Chromaticity coordinate groups
3) page 25 ; converted yellow
Gruppe
Group
Cx
Cy
YS
0.554
0.413
0.565
0.424
0.577
0.410
0.565
0.400
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: KB-1+LB-3+VI-3+MB-CQ
Example: KB-1+LB-3+VI-3+MB-CQ
Emissionsfarbe
Color of Emission
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Farbort
color coordinate
red
KB
1
true green
LB
3
deep blue
VI
3
converted yellow
MA
YS
Anm.:
In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit ever contains more than one group for each selection.
0,0
0,2
0,4
0,6
Cx
0,555
0,560
0,565
0,570
0,575
Cx
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
Cy
0,400
0,405
0,410
0,415
0,420
0,425
Cy
400 -
380 nm
500 nm
550 nm
600 nm
700 -
750 nm
Y S
2000 K
3000 K
4000 K
5000 K
6500 K
10000 K


同様の部品番号 - KBLA-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
KBLA-1 OSRAM-KBLA-1 Datasheet
1Mb / 25P
   Architectural lighting
KBLA-1 OSRAM-KBLA-1 Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
More results

同様の説明 - KBLA-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LERTDUWS2W OSRAM-LERTDUWS2W Datasheet
983Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDUWS2WP OSRAM-LERTDUWS2WP Datasheet
1Mb / 24P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDUWS2WN OSRAM-LERTDUWS2WN_18 Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
LEACWUWVS2W OSRAM-LEACWUWVS2W Datasheet
1Mb / 23P
   OSRAM OSTAR Medical
SFH4761 OSRAM-SFH4761 Datasheet
220Kb / 10P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
KRCSLNM1.23 OSRAM-KRCSLNM1.23 Datasheet
762Kb / 24P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
SFH4730 OSRAM-SFH4730_12 Datasheet
181Kb / 8P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
LEBAQ6WM OSRAM-LEBAQ6WM Datasheet
714Kb / 18P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Projection Compact
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com