データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

Si1013X データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 Si1013X
部品情報  P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

Si1013X データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  Si1013X Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix Si1013X Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix Si1013X Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix Si1013X Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix Si1013X Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix Si1013X Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix Si1013X Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix Si1013X Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72603
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
19
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SC-75A: 3-Lead
0.014
(0.356)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.264
(0.660)
0.054
(1.372)
Return to Index
Return to Index


同様の部品番号 - Si1013X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1013X VISHAY-SI1013X Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-00
SI1013X VISHAY-SI1013X Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
SI1013X-T1-E3 VISHAY-SI1013X-T1-E3 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
SI1013X-T1-GE3 VISHAY-SI1013X-T1-GE3 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
More results

同様の説明 - Si1013X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI2311DS-T1-E3 VISHAY-SI2311DS-T1-E3 Datasheet
214Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI4465ADY VISHAY-SI4465ADY Datasheet
216Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jan-07
SI6467BDQ VISHAY-SI6467BDQ_05 Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI1307DL VISHAY-SI1307DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1407DL VISHAY-SI1407DL Datasheet
64Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 17-Jul-00
SI1305DL VISHAY-SI1305DL_08 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
logo
Leshan Radio Company
LSI1013XT1G LRC-LSI1013XT1G Datasheet
371Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6467BDQ-T1-E3 VISHAY-SI6467BDQ-T1-E3 Datasheet
208Kb / 11P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 31-Mar-08
SI2315BDS VISHAY-SI2315BDS_V01 Datasheet
181Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com