データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


IRFPS37N50A_17 データシート(Datasheet) 8 Page - Vishay Siliconix

部品番号. IRFPS37N50A_17
部品情報  Power MOSFET
ダウンロード  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo 

   
 8 page
background image
Package Information
www.vishay.com
Vishay Siliconix
Revision: 27-Mar-17
1
Document Number: 91365
For technical questions, contact: hvm@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TO-274AA (High Voltage)
Notes
• Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994
• Dimension D and E do not include mold flash. Mold flash shall not exceed 0.127 mm (0.005") per side. These dimensions are measured at
the outer extremes of the plastic body
• Outline conforms to JEDEC® outline to TO-274AA
(1) Dimension measured at tip of lead
MILLIMETERS
INCHES
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
4.70
5.30
0.185
0.209
D1
15.50
16.10
0.610
0.634
A1
1.50
2.50
0.059
0.098
D2
0.70
1.30
0.028
0.051
A2
2.25
2.65
0.089
0.104
E
15.10
16.10
0.594
0.634
b
1.30
1.60
0.051
0.063
E1
13.30
13.90
0.524
0.547
b2
1.80
2.20
0.071
0.087
e
5.45 BSC
0.215 BSC
b4
3.00
3.25
0.118
0.128
L
13.70
14.70
0.539
0.579
c (1)
0.38
0.89
0.015
0.035
L1
1.00
1.60
0.039
0.063
D
19.80
20.80
0.780
0.819
R
2.00
3.00
0.079
0.118
ECN: X17-0056-Rev. B, 27-Mar-17
DWG: 5975
A1
A
C
A2
B
E
E4
D
L
e
L1
b
0.10 (0.25)
B A
MM
E1
D2
D1
R
Detail “A”
A
b2
b4
Detail “A”
Scale: 2:1
10°
Lead Tip




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl