データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM16W08-SG データシート(PDF) 8 Page - Cypress Semiconductor

部品番号 FM16W08-SG
部品情報  64-Kbit (8 K 횞 8) Wide Voltage Bytewide F-RAM Memory
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
ホームページ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

FM16W08-SG データシート(HTML) 8 Page - Cypress Semiconductor

Back Button FM16W08-SG Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
FM16W08
Document Number: 001-86210 Rev. *F
Page 8 of 18
AC Test Conditions
Input pulse levels .................................10% and 90% of VDD
Input rise and fall times (10%–90%) ........................... < 5 ns
Input and output timing reference levels ................... 0.5 VDD
Output load capacitance............................................. 100 pF
Capacitance
Parameter
Description
Test Conditions
Max
Unit
CI/O
Input/Output capacitance (DQ)
TA = 25 C, f = 1 MHz, VDD = VDD(Typ)
8
pF
CIN
Input capacitance
6pF
Thermal Resistance
Parameter
Description
Test Conditions
28-pin SOIC
Unit
JA
Thermal resistance
(junction to ambient)
Test conditions follow standard test methods
and
procedures
for
measuring
thermal
impedance, in accordance with EIA/JESD51.
58
C/W
JC
Thermal resistance
(junction to case)
26
C/W
Figure 5. AC Test Loads
5.5 V
OUTPUT
CL
R1
R2
497
919
100 pF


同様の部品番号 - FM16W08-SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ramtron International C...
FM16W08-SG RAMTRON-FM16W08-SG Datasheet
96Kb / 11P
   64Kb Wide Voltage Bytewide F-RAM
logo
Cypress Semiconductor
FM16W08-SG CYPRESS-FM16W08-SG Datasheet
327Kb / 12P
   64Kb Wide Voltage Bytewide F-RAM
More results

同様の説明 - FM16W08-SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cypress Semiconductor
CY14MB064Q CYPRESS-CY14MB064Q_12 Datasheet
1Mb / 30P
   64-Kbit (8 K 횞 8) SPI nvSRAM
CY14MB064Q1B CYPRESS-CY14MB064Q1B Datasheet
913Kb / 28P
   64-Kbit (8 K 횞 8) SPI nvSRAM
CY15B064J CYPRESS-CY15B064J Datasheet
369Kb / 18P
   64-Kbit (8K 횞 8) Serial (I2C) Automotive F-RAM
CY15E064Q CYPRESS-CY15E064Q Datasheet
610Kb / 20P
   64-Kbit (8K 횞 8) Serial (SPI) Automotive F-RAM
CY15B064Q CYPRESS-CY15B064Q Datasheet
610Kb / 20P
   64-Kbit (8K 횞 8) Serial (SPI) Automotive F-RAM
CY14MB064J1A CYPRESS-CY14MB064J1A Datasheet
1Mb / 28P
   64-Kbit (8 K 횞 8) Serial (I2C) nvSRAM
CY14MB064J CYPRESS-CY14MB064J_12 Datasheet
1Mb / 30P
   64-Kbit (8 K 횞 8) Serial (I2C) nvSRAM
CY7C185 CYPRESS-CY7C185_11 Datasheet
394Kb / 15P
   64-Kbit (8 K 횞 8) Static RAM CMOS for optimum speed/power
FM28V102A CYPRESS-FM28V102A Datasheet
367Kb / 20P
   1-Mbit (64 K 횞 16) F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM16W08 RAMTRON-FM16W08 Datasheet
96Kb / 11P
   64Kb Wide Voltage Bytewide F-RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com