データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PH36 データシート(PDF) 8 Page - ASM GmbH

部品番号 PH36
部品情報  Magnetischer Multiturn-Winkelsensor
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
ホームページ  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

PH36 データシート(HTML) 8 Page - ASM GmbH

Back Button PH36 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH PH36 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH PH36 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH PH36 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH PH36 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH PH36 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH PH36 Datasheet HTML 10Page - ASM GmbH PH36 Datasheet HTML 11Page - ASM GmbH PH36 Datasheet HTML 12Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
POSIHALL®
PH36
DB-PH36-D-2017-10
2.2.0 | © ASM GmbH
8/28
www.asm-sensor.de
Tel. +49 8123 986-0
Digital-Ausgang SSI
Sensorprofil
Magnetischer Multiturn Winkelsensor
im Gehäuse mit 36 mm
31 Umdrehungen
Wellendurchmesser 6 mm oder 10 mm
Schutzart IP67/69
Digital-Ausgang SSI
Technische Daten
Ausgang
Synchron-seriell (SSI)
Messbereich
31 x 360° (31 Umdrehungen)
Auflösung
Bis 16 Bit
Wiederholgenauigkeit
0,1°
Linearität
±(2° + 0,015% vom Messbereich)
Schutzart
IP67 wellenseitig
IP67/69 gehäuseseitig (nur mit IP69-Gegenstecker)
Gehäusematerial
Aluminium (Gehäuse), Edelstahl (Welle)
Befestigung
Befestigungsexzenter, Befestigungsplatte
Elektrischer Anschluss
M12-Stecker, axial, 8-polig
Maximale Drehzahl
Max. 10.000 U/min
Zulässige Wellenbelastung
20 N radial, 10 N axial
Lagerlebensdauer
1,5 x 1010 Umdrehungen (4500 h bei 6000 U/min)
Temperaturbereich
-40 ... +85°C
Schockbelastung
DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 Schocks
Vibration
DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 Zyklen
Gewicht
ca. 120 g
EMV
DIN EN 61326-1:2013


同様の部品番号 - PH36

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Adam Technologies, Inc.
PH3-XX-SGA ADAM-TECH-PH3-XX-SGA Datasheet
78Kb / 1P
   909 Rahway Avenue
PH3-XX-TA ADAM-TECH-PH3-XX-TA Datasheet
79Kb / 1P
   909 Rahway Avenue
PH3-XX-UA ADAM-TECH-PH3-XX-UA Datasheet
79Kb / 1P
   909 Rahway Avenue
logo
List of Unclassifed Man...
PH300 ETC-PH300 Datasheet
66Kb / 4P
   PEAK HOLD DETECTOR
logo
Extech Instruments Corp...
PH300 EXTECH-PH300 Datasheet
216Kb / 1P
   Waterproof pH/mV/Temperature Kit
More results

同様の説明 - PH36

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ASM GmbH
PH58 ASM-SENSOR-PH58 Datasheet
1Mb / 26P
   Magnetischer Multiturn-Winkelsensor
PH68 ASM-SENSOR-PH68 Datasheet
1,011Kb / 25P
   Magnetischer Multiturn-Winkelsensor
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
PVM58X PF-PVM58X Datasheet
489Kb / 5P
   Multiturn absolute encoder
CVM58 PF-CVM58 Datasheet
403Kb / 5P
   Multiturn absolute encoder
FVM58 PF-FVM58 Datasheet
314Kb / 6P
   Multiturn absolute encoder
EVM58-IZ PF-EVM58-IZ Datasheet
412Kb / 5P
   Multiturn absolute encoder
logo
Copal Electronics
M22L10_SERIES COPAL-M22L10_SERIES Datasheet
80Kb / 2P
   WIREWOUND MULTITURN TYPE
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
AVM58-K PF-AVM58-K Datasheet
413Kb / 8P
   Multiturn absolute encoder
ESM58-TZ PF-ESM58-TZ Datasheet
290Kb / 4P
   Multiturn absolute encoder
EVM58-PZ PF-EVM58-PZ Datasheet
395Kb / 5P
   Multiturn absolute encoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com