データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WY0222MCMBF0K データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 WY0222MCMBF0K
部品情報  Drives 1 x 70W HID lamp
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

WY0222MCMBF0K データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  WY0222MCMBF0K Datasheet HTML 1Page - International Rectifier WY0222MCMBF0K Datasheet HTML 2Page - International Rectifier WY0222MCMBF0K Datasheet HTML 3Page - International Rectifier WY0222MCMBF0K Datasheet HTML 4Page - International Rectifier WY0222MCMBF0K Datasheet HTML 5Page - International Rectifier WY0222MCMBF0K Datasheet HTML 6Page - International Rectifier WY0222MCMBF0K Datasheet HTML 7Page - International Rectifier WY0222MCMBF0K Datasheet HTML 8Page - International Rectifier WY0222MCMBF0K Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
www.irf.com
- 4 -
3. Electrical Characteristic
Parameter
Units
Value
Lamp Power
[W]
70
Input Power
[W]
75
Input Voltage
[VACrms]
220
Input Current
[mArms]
338
Lamp Running Voltage
[Vpp]
160
Lamp Running Current
[App]
1.6
Output Frequency
[Hz]
149
Power Factor
0.98 at 230 VAC
Total Harmonic Distortion
[%]
<10 at 230 VAC
Input AC Voltage Range
[VACrms]
185 - 265
TABLE 3.1: Ballast Parameters.


同様の部品番号 - WY0222MCMBF0K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
WY0222MCMBF0K IRF-WY0222MCMBF0K Datasheet
355Kb / 16P
   High Power Factor/Low THD
More results

同様の説明 - WY0222MCMBF0K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRPLHID2 IRF-IRPLHID2 Datasheet
1Mb / 30P
   HID Ballast for 70W Lamp Using the IRS2573D
logo
Texas Instruments
UCC2305DW TI-UCC2305DW Datasheet
393Kb / 14P
[Old version datasheet]   HID Lamp Controller
UCC2305 TI1-UCC2305_14 Datasheet
379Kb / 14P
[Old version datasheet]   HID Lamp Controller
logo
Unisonic Technologies
UH8615 UTC-UH8615 Datasheet
255Kb / 9P
   HID LAMP CONTROLLER
logo
Texas Instruments
UCC2305-Q1 TI1-UCC2305-Q1 Datasheet
683Kb / 16P
[Old version datasheet]   HID LAMP CONTROLLER
UCC2305 TI-UCC2305 Datasheet
258Kb / 9P
[Old version datasheet]   HID Lamp Controller
logo
Hirose Electric
GT15T-2024SCF HIROSE-GT15T-2024SCF Datasheet
165Kb / 7P
   HID Lamp DII Sockets
logo
FERYSTER Inductive Comp...
OBUD-TW1-70W-KARK FERYSTER-OBUD-TW1-70W-KARK Datasheet
152Kb / 1P
   TW1-70W
logo
List of Unclassifed Man...
HJL ETC1-HJL Datasheet
153Kb / 1P
   1/4" x 1" (6.4 mm x 25.4mm) Lamp indicating fuse holder
logo
Vincotech
V23990-P543-X3X-D4-14 VINCOTECH-V23990-P543-X3X-D4-14 Datasheet
788Kb / 23P
   Industrial drives Embedded drives
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com