データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST16C654CQ100 データシート(PDF) 4 Page - Exar Corporation

部品番号 ST16C654CQ100
部品情報  QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO AND INFRARED (IrDA) ENCODER/DECODER
Download  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EXAR [Exar Corporation]
ホームページ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

ST16C654CQ100 データシート(HTML) 4 Page - Exar Corporation

  ST16C654CQ100 Datasheet HTML 1Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 2Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 3Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 4Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation ST16C654CQ100 Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 49 page
background image
ST16C654/654D
5-68
Rev. 4.10
Figure 3, Block Diagram 68 Mode
D0-D7
R/-W
-RESET
A0-A4
-CS
IRQ
-RXRDY
-TXRDY
-RXRDY A-D
-TXRDY A-D
-DTR A-D
-RTS A-D
-CTS A-D
-RI A-D
-CD A-D
-DSR A-D
TX A-D
RX A-D
IRRX A-D
XTAL1
MIDI
XTAL2
Modem
Control
Logic
Transmit
FIFO
Registers
Flow
Control
Logic
Transmit
Shift
Register
Receive
FIFO
Registers
Flow
Control
Logic
Receive
Shift
Register
Ir
Encoder
Ir
Decoder


同様の部品番号 - ST16C654CQ100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Exar Corporation
ST16C654CQ100 EXAR-ST16C654CQ100 Datasheet
968Kb / 51P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
ST16C654CQ100 EXAR-ST16C654CQ100 Datasheet
1Mb / 51P
   2.97V TO 5.5V QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
More results

同様の説明 - ST16C654CQ100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
SC16C654 PHILIPS-SC16C654 Datasheet
647Kb / 52P
   Quad UART with 64-byte FIFO and infrared (IrDA) encoder/decoder
Rev. 04-19 June 2003
SC16C554 PHILIPS-SC16C554 Datasheet
276Kb / 55P
   Quad UART with 16-byte FIFO and infrared (IrDA) encoder/decoder
Rev. 05-10 May 2004
logo
Exar Corporation
ST16C580 EXAR-ST16C580_05 Datasheet
212Kb / 39P
   UART WITH 16-BYTE FIFO?셲 AND INFRARED (IrDA) ENCODER/DECODER
ST16C580 EXAR-ST16C580 Datasheet
244Kb / 41P
   UART WITH 16-BYTE FIFO?셲 AND INFRARED (IrDA) ENCODER/DECODER
logo
NXP Semiconductors
SC16C650A PHILIPS-SC16C650A Datasheet
642Kb / 50P
   Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) with 32-byte FIFO and infrared (IrDA) encoder/decoder
Rev. 04-20 June 2003
SC16C550 PHILIPS-SC16C550 Datasheet
639Kb / 52P
   Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) with 16-byte FIFO and infrared (IrDA) encoder/decoder
Rev. 05-19 June 2003
logo
Texas Instruments
TL16C754 TI-TL16C754 Datasheet
488Kb / 39P
[Old version datasheet]   QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
logo
NXP Semiconductors
SC16C754 PHILIPS-SC16C754 Datasheet
622Kb / 49P
   Quad UART with 64-byte FIFO
Rev. 04-19 June 2003
logo
Texas Instruments
TL16C754BPNR TI-TL16C754BPNR Datasheet
671Kb / 40P
[Old version datasheet]   QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754B TI-TL16C754B Datasheet
466Kb / 37P
[Old version datasheet]   QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com